công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCA8553DTT/A bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện PCA8553DTT/A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Automotive 40 횞 4 LCD segment driver
PDF  52 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

PCA8553DTT/A bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - NXP Semiconductors

Back Button PCA8553DTT/A Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors PCA8553DTT/A Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors PCA8553DTT/A Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors PCA8553DTT/A Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors PCA8553DTT/A Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors PCA8553DTT/A Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors PCA8553DTT/A Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors PCA8553DTT/A Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors PCA8553DTT/A Datasheet HTML 16Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 52 page
background image
NXP Semiconductors
PCA8553
Automotive 40 × 4 LCD segment driver
Segments
SEG0 to SEG7
SEG8 to SEG15
SEG16 to SEG23
SEG24 to SEG31
SEG32 to SEG39
Backplanes[1]
LSB
MSB
LSB
MSB
LSB
MSB
LSB
MSB
LSB
MSB
COM0
content of 04h
content of 05h
content of 06h
content of 07h
content of 08h
COM1
content of 09h
content of 0Ah
content of 0Bh
content of 0Ch
content of 0Dh
static drive mode
COM0
content of 04h
content of 05h
content of 06h
content of 07h
content of 08h
Table 9. Register to segment and backplane mapping...continued
[1]
See also Section 8.3.1.
PCA8553
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2021. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 4 — 1 October 2021
12 / 52



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com