công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCA8553DTT/A bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện PCA8553DTT/A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Automotive 40 횞 4 LCD segment driver
PDF  52 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

PCA8553DTT/A bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - NXP Semiconductors

Back Button PCA8553DTT/A Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors PCA8553DTT/A Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors PCA8553DTT/A Datasheet HTML 16Page - NXP Semiconductors PCA8553DTT/A Datasheet HTML 17Page - NXP Semiconductors PCA8553DTT/A Datasheet HTML 18Page - NXP Semiconductors PCA8553DTT/A Datasheet HTML 19Page - NXP Semiconductors PCA8553DTT/A Datasheet HTML 20Page - NXP Semiconductors PCA8553DTT/A Datasheet HTML 21Page - NXP Semiconductors PCA8553DTT/A Datasheet HTML 22Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 52 page
background image
NXP Semiconductors
PCA8553
Automotive 40 × 4 LCD segment driver
VRMS [V]
100 %
90 %
10 %
OFF
SEGMENT
GREY
SEGMENT
ON
SEGMENT
Vth(off)
Vth(on)
013aaa494
Figure 9. Electro-optical characteristic: relative transmission curve of the liquid
8.2.2 LCD drive mode waveforms
8.2.2.1 Static drive mode
The static LCD drive mode is used when a single backplane is provided in the LCD. The
backplane (COMn) and segment (SEGn) drive waveforms for this mode are shown in
Figure 10.
PCA8553
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2021. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 4 — 1 October 2021
18 / 52



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com