công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2908060 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 2908060
Giải thích chi tiết về linh kiện  Output signal conditioner - MACX MCR-EX-IDS-I-I
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

2908060 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - PHOENIX CONTACT

  2908060 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 2908060 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 2908060 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 2908060 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT 2908060 Datasheet HTML 5Page - PHOENIX CONTACT 2908060 Datasheet HTML 6Page - PHOENIX CONTACT 2908060 Datasheet HTML 7Page - PHOENIX CONTACT 2908060 Datasheet HTML 8Page - PHOENIX CONTACT 2908060 Datasheet HTML 9Page - PHOENIX CONTACT Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 15 page
background image
https://www.phoenixcontact.com/pi/products/2908060
03/25/2022   Page 1 / 15
Output signal conditioner - MACX MCR-EX-IDS-I-I - 2908060
Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's
documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(http://phoenixcontact.com/download)
Ex i output signal conditioner, HART-transparent. Isolates and transmits 0/4 mA … 20 mA signals with
intrinsic safety to a load in the Ex area. 3-way electrical isolation, line fault detection (can be switched off via
DIP switch), SIL 2 (SC3) in accordance with IEC 61508, screw connection.
Key Commercial Data
Packing unit
1 pc
GTIN
GTIN
4055626274584
Technical data
Dimensions
Width
12.5 mm
Height
112.5 mm
Depth
113.7 mm
114.5 mm (Snapped onto DIN rail NS 35/7,5 in accordance with
EN 60715)
Width
12.5 mm
Height
112.5 mm
Depth
114.5 mm
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 70 °C (Any mounting position)
Ambient temperature (storage/transport)
-40 °C ... 85 °C
Permissible humidity (operation)
5 % ... 95 % (non-condensing)
Degree of protection
IP20
Noise immunity
EN 61000-6-2 When being exposed to interference, there may be
minimal deviations.
Description
Ex applications
Altitude
≤ 2000 m (For use at altitudes ≥2000 m above sea level, see data
sheet.)


Số phần tương tự - 2908060

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
2908062 PHOENIX-2908062 Datasheet
325Kb / 15P
Output signal conditioner - MACX MCR-EX-IDS-I-I-SP
03/25/2022
2908063 PHOENIX-2908063 Datasheet
302Kb / 13P
Output signal conditioner - MACX MCR-IDS-I-I
03/25/2022
2908064 PHOENIX-2908064 Datasheet
322Kb / 13P
Output signal conditioner - MACX MCR-IDS-I-I-SP
03/25/2022
2908065 PHOENIX-2908065 Datasheet
289Kb / 13P
Output signal conditioner - MACX MCR-IDS-2I-2I
03/25/2022
2908066 PHOENIX-2908066 Datasheet
323Kb / 13P
Output signal conditioner - MACX MCR-IDS-2I-2I-SP
03/25/2022
More results

Mô tả tương tự - 2908060

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
2865971 PHOENIX-2865971 Datasheet
90Kb / 6P
Output signal conditioner - MACX MCR-SL-IDSI-I
2901998 PHOENIX-2901998 Datasheet
91Kb / 5P
Signal conditioner - MINI MCR-2-I-I
2924223 PHOENIX-2924223 Datasheet
92Kb / 6P
Output signal conditioner - MACX MCR-SL-IDSI-I-SP
2865421 PHOENIX-2865421 Datasheet
329Kb / 15P
Output signal conditioner - MACX MCR-EX-IDS-2I-2I
03/25/2022
2904931 PHOENIX-2904931 Datasheet
340Kb / 15P
Output signal conditioner - MACX MCR-EX-IDS-2I-2I-SP
03/25/2022
2908062 PHOENIX-2908062 Datasheet
325Kb / 15P
Output signal conditioner - MACX MCR-EX-IDS-I-I-SP
03/25/2022
2908063 PHOENIX-2908063 Datasheet
302Kb / 13P
Output signal conditioner - MACX MCR-IDS-I-I
03/25/2022
2908064 PHOENIX-2908064 Datasheet
322Kb / 13P
Output signal conditioner - MACX MCR-IDS-I-I-SP
03/25/2022
2908065 PHOENIX-2908065 Datasheet
289Kb / 13P
Output signal conditioner - MACX MCR-IDS-2I-2I
03/25/2022
2908066 PHOENIX-2908066 Datasheet
323Kb / 13P
Output signal conditioner - MACX MCR-IDS-2I-2I-SP
03/25/2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com