công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BSP00ZM bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Balluff Korea Ltd.

tên linh kiện BSP00ZM
Giải thích chi tiết về linh kiện  Pressure Sensors
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BALLUFF [Balluff Korea Ltd.]
Trang chủ  https://www.balluff.com/en/kr/home/
Logo BALLUFF - Balluff Korea Ltd.

BSP00ZM bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Balluff Korea Ltd.

  BSP00ZM Datasheet HTML 1Page - Balluff Korea Ltd. BSP00ZM Datasheet HTML 2Page - Balluff Korea Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Pressure Sensors
BSP B002-ZT009-P00S2B-S4-006
Order Code: BSP00ZM
Internet
www.balluff.com
eCl@ss 9.1: 27-20-13-02
Subject to change without notice: 266122
ETIM 6.0: EC000243
BSP00ZM_0.55_2021-08-31
1 / 2
1) Display and control panel, 2) Process connection, 3) Housing rotatable 320°
Basic features
Approval/Conformity
CE
UKCA
cULus
EAC
WEEE
Operating panel
2 buttons
320° rotation
4-digit,7-segment display, red
Display/Operation
Switching function display
LED
Electrical connection
Connection
M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Polarity reversal protected
yes
Short-circuit protection
yes
Electrical data
Current draw max.
50 mA
Load cycles
100 mil.
Operating voltage Ub
18...30 VDC
Output current max.
150 mA
Protection class
III
Switching cycles min.
100 mil.
Switching frequency
170 Hz
Environmental conditions
Ambient temperature
-40...85 °C
Compensation temperature
0...70 °C
EN 60068-2-27, Shock
500 g, 11 ms
EN 60068-2-6, Vibration
10 g, 25…2000 Hz
IP rating
IP67, when threaded in
Interference immunity
EN 61326-1:2013
EN 61326-2-3: 2013
Media temperature
-10...125 °C
Noise emission
EN 61326-1:2013
EN 61326-2-3: 2013
Storage temperature
-40...85 °C
Temperature coefficient typ.
≤ ±0.15 % FSO/10K
Functional safety
MTTF (40 °C)
267 a
Interface
Analog output
Analog, voltage/Analog, current
selectable 4…20 mA/0…10 V
Interface
IO-Link 1.1
Switching output
2x PNP/NPN NO/NC selectable


Số phần tương tự - BSP00ZM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Balluff Korea Ltd.
BSP00Z0 BALLUFF-BSP00Z0 Datasheet
128Kb / 2P
Pressure Sensors
0.55_2021-08-31
BSP00Z1 BALLUFF-BSP00Z1 Datasheet
127Kb / 2P
Pressure Sensors
0.56_2021-08-31
BSP00Z2 BALLUFF-BSP00Z2 Datasheet
127Kb / 2P
Pressure Sensors
0.57_2021-08-31
BSP00Z3 BALLUFF-BSP00Z3 Datasheet
127Kb / 2P
Pressure Sensors
0.55_2021-08-31
BSP00Z4 BALLUFF-BSP00Z4 Datasheet
128Kb / 2P
Pressure Sensors
0.55_2021-08-31
More results

Mô tả tương tự - BSP00ZM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MPX2300D MOTOROLA-MPX2300D Datasheet
106Kb / 4P
PRESSURE SENSORS
logo
EPCOS
B58600H8400A037 EPCOS-B58600H8400A037 Datasheet
143Kb / 8P
Pressure sensors
B58601G5010A001 EPCOS-B58601G5010A001 Datasheet
116Kb / 8P
Pressure sensors
B58601H8000A035 EPCOS-B58601H8000A035 Datasheet
138Kb / 8P
Pressure sensors
B58620T0510A001 EPCOS-B58620T0510A001 Datasheet
130Kb / 8P
Pressure sensors
logo
SICK AG
PBT-RB250SG1SEFALA0Z SICK-PBT-RB250SG1SEFALA0Z Datasheet
848Kb / 7P
PRESSURE SENSORS
2016-08-17
PBT-RB400AN1SE0AMA0Z SICK-PBT-RB400AN1SE0AMA0Z Datasheet
839Kb / 6P
PRESSURE SENSORS
2016-08-17
PBT-RB1X0SG1SSNVLC0Z SICK-PBT-RB1X0SG1SSNVLC0Z Datasheet
848Kb / 7P
PRESSURE SENSORS
PBT-RB1X0SGTSSNVLC0Z SICK-PBT-RB1X0SGTSSNVLC0Z Datasheet
839Kb / 6P
PRESSURE SENSORS
PBT-RB010SGTSSNVLC0Z SICK-PBT-RB010SGTSSNVLC0Z Datasheet
839Kb / 6P
PRESSURE SENSORS
2016-08-17
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com