công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC5604CFMLH4R bảng dữ liệu(PDF) 66 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện MPC5604CFMLH4R
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single issue, 32-bit CPU core complex (e200z0)
PDF  109 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

MPC5604CFMLH4R bảng dữ liệu(HTML) 66 Page - NXP Semiconductors

Back Button MPC5604CFMLH4R Datasheet HTML 62Page - NXP Semiconductors MPC5604CFMLH4R Datasheet HTML 63Page - NXP Semiconductors MPC5604CFMLH4R Datasheet HTML 64Page - NXP Semiconductors MPC5604CFMLH4R Datasheet HTML 65Page - NXP Semiconductors MPC5604CFMLH4R Datasheet HTML 66Page - NXP Semiconductors MPC5604CFMLH4R Datasheet HTML 67Page - NXP Semiconductors MPC5604CFMLH4R Datasheet HTML 68Page - NXP Semiconductors MPC5604CFMLH4R Datasheet HTML 69Page - NXP Semiconductors MPC5604CFMLH4R Datasheet HTML 70Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 66 / 109 page
background image
MPC5604B/C Microcontroller Data Sheet, Rev. 15
Package pinouts and signal descriptions
NXP Semiconductors
66
2.22
Slow external crystal oscillator (32 kHz) electrical characteristics
The device provides a low power oscillator/resonator driver.
Table 37. Fast external crystal oscillator (4 to 16 MHz) electrical characteristics
Symbol
C
Parameter
Conditions1
1 V
DD = 3.3 V ± 10% / 5.0 V ± 10%, TA = −40 to 125 °C, unless otherwise specified
Value
Unit
Min
Typ
Max
fFXOSC
SR — Fast external crystal
oscillator frequency
—
4.0
—
16.0
MHz
gmFXOSC CC C Fast external crystal
oscillator transconductance
VDD = 3.3 V ± 10%,
PAD3V5V = 1
OSCILLATOR_MARGIN = 0
2.2
—
8.2
mA/V
CC P
VDD = 5.0 V ± 10%,
PAD3V5V = 0
OSCILLATOR_MARGIN = 0
2.0
—
7.4
CC C
VDD = 3.3 V ± 10%,
PAD3V5V = 1
OSCILLATOR_MARGIN = 1
2.7
—
9.7
CC C
VDD = 5.0 V ± 10%,
PAD3V5V = 0
OSCILLATOR_MARGIN = 1
2.5
—
9.2
VFXOSC CC T Oscillation amplitude at
EXTAL
fOSC = 4 MHz,
OSCILLATOR_MARGIN = 0
1.3
—
—
V
fOSC = 16 MHz,
OSCILLATOR_MARGIN = 1
1.3
—
—
VFXOSCOP CC C Oscillation operating point
—
—
0.95
—
V
IFXOSC
,2
2 Stated values take into account only analog module consumption but not the digital contributor (clock tree and
enabled peripherals)
CC T Fast external crystal
oscillator consumption
——
2
3
mA
tFXOSCSU CC T Fast external crystal
oscillator start-up time
fOSC = 4 MHz,
OSCILLATOR_MARGIN = 0
——
6
ms
fOSC = 16 MHz,
OSCILLATOR_MARGIN = 1
——
1.8
VIH
SR P Input high level CMOS
(Schmitt Trigger)
Oscillator bypass mode
0.65VDD
—VDD+0.4
V
VIL
SR P Input low level CMOS
(Schmitt Trigger)
Oscillator bypass mode
−0.4
—
0.35VDD
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com