công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XTPS565247DRLR bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện XTPS565247DRLR
Giải thích chi tiết về linh kiện  TPS56524x 3-V to 16-V Input Voltage, 5-A Synchronous Buck Converter in a SOT-5X3 Package
PDF  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

XTPS565247DRLR bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  XTPS565247DRLR Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments XTPS565247DRLR Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments XTPS565247DRLR Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments XTPS565247DRLR Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments XTPS565247DRLR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments XTPS565247DRLR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments XTPS565247DRLR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments XTPS565247DRLR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments XTPS565247DRLR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 29 page
background image
5 Pin Configuration and Functions
1
2
3
4
5
6
VIN
SW
GND
AGND
EN
FB
Figure 5-1. 6-Pin SOT563 DRL Package (Top View)
Table 5-1. Pin Functions
Pin
I/O
Description
Name
No.
VIN
1
I
Input voltage supply pin
SW
2
O
Switch node connection between high-side NFET and low-side NFET
GND
3
—
Ground pin source terminal of the low-side power NFET as well as the ground terminal for
controller circuit
AGND
4
—
Ground of internal analog circuitry. Connect AGND to the GND plane.
EN
5
I
Enable input to converter. Driving EN high enables the converter.
FB
6
I
Converter feedback input. Connect to the output voltage with a feedback resistor divider.
www.ti.com
TPS565242, TPS565247
SLUSEN1 – FEBRUARY 2022
Copyright © 2022 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
3
Product Folder Links: TPS565242 TPS565247



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com