công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VMS-160 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - CUI INC

tên linh kiện VMS-160
Giải thích chi tiết về linh kiện  AC-DC POWER SUPPLY
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CUI [CUI INC]
Trang chủ  http://www.cui.com
Logo CUI - CUI INC

VMS-160 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - CUI INC

  VMS-160 Datasheet HTML 1Page - CUI INC VMS-160 Datasheet HTML 2Page - CUI INC VMS-160 Datasheet HTML 3Page - CUI INC VMS-160 Datasheet HTML 4Page - CUI INC VMS-160 Datasheet HTML 5Page - CUI INC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
cui.com
CUI Inc
│ SERIES: VMS-160 │ DESCRIPTION: AC-DC POWER SUPPLY
date 05/06/2021
│ page 4 of 5
4.4 0.173 MAX
SMT COMPONENT
HEIGHT
21.59 0.850
27.5 1.082
2
1
1
3 PIN, CTR PIN REMOVED
0.156 SPACING
4
QUICK DISCONNECT TAB
6.35 (0.250) X 0.81 (0.032)
MOLEX (19705-4301)
0.156 SPACING
8 PIN
MOLEX (26-60-4080)
1
MOLEX (26-60-4030)
Ø4.04 (Ø0.159)
MOUNTING HOLE
TYP 4 PLCS
8
2.000
50.8
44.5 1.752
3.752
95.3
TYP 4 PLCS
Ø6.35 (Ø0.250)
MAX DIA OF MOUNTING HARDWARE
101.6 4.000
MOLEX (22-23-2041)
4 PIN
0.10 SPACING
MECHANICAL DRAWING
CN1
1
ac neutral
2
ac line
CN3
1
GND
2
GND
3
12V (fan)
4
12V (fan)
CN2
1
dc return
2
dc return
3
dc return
4
dc return
5
V1
6
V1
7
V1
8
V1
Additional Resources: Product Page | 3D Model



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com