công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VMS-160 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - CUI INC

tên linh kiện VMS-160
Giải thích chi tiết về linh kiện  AC-DC POWER SUPPLY
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CUI [CUI INC]
Trang chủ  http://www.cui.com
Logo CUI - CUI INC

VMS-160 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - CUI INC

  VMS-160 Datasheet HTML 1Page - CUI INC VMS-160 Datasheet HTML 2Page - CUI INC VMS-160 Datasheet HTML 3Page - CUI INC VMS-160 Datasheet HTML 4Page - CUI INC VMS-160 Datasheet HTML 5Page - CUI INC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
cui.com
CUI Inc
│ SERIES: VMS-160 │ DESCRIPTION: AC-DC POWER SUPPLY
date 05/06/2021
│ page 3 of 5
ENVIRONMENTAL
parameter
conditions/description
min
typ
max
units
operating temperature
see derating curve
-20
70
°C
storage temperature
see derating curve
-40
80
°C
operating humidity
storage humidity
non-condensing
non-condensing
8
90
95
%
%
shock
operating (11 ms, half sine, for a total of 6 shock inputs)
non-operating (2 ms, half sine, for a total of 6 shock inputs)
10
140
G
G
vibration
operating (10 ~ 300 Hz, 1 hour per axis, 3 hours total)
non-operating (10 ~ 500 Hz, 1 hour per axis, 3 hours total)
1
2
Grms
Grms
DERATING CURVE
Additional Resources: Product Page | 3D Model



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com