công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST25DV04KC bảng dữ liệu(PDF) 154 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện ST25DV04KC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dynamic NFC/RFID tag IC with 4-Kbit, 16-Kbit or 64-Kbit EEPROM, fast transfer mode capability and optimized I2C
PDF  203 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ST25DV04KC bảng dữ liệu(HTML) 154 Page - STMicroelectronics

Back Button ST25DV04KC Datasheet HTML 150Page - STMicroelectronics ST25DV04KC Datasheet HTML 151Page - STMicroelectronics ST25DV04KC Datasheet HTML 152Page - STMicroelectronics ST25DV04KC Datasheet HTML 153Page - STMicroelectronics ST25DV04KC Datasheet HTML 154Page - STMicroelectronics ST25DV04KC Datasheet HTML 155Page - STMicroelectronics ST25DV04KC Datasheet HTML 156Page - STMicroelectronics ST25DV04KC Datasheet HTML 157Page - STMicroelectronics ST25DV04KC Datasheet HTML 158Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 154 / 203 page
background image
10.2
TSSOP8 package information
TSSOP8 is an 8-lead thin shrink small outline, 3 x 6.4 mm, 0.65 mm pitch, package.
Figure 86. TSSOP8 – Outline
1
C
c
L
E
D
k
e
4
L1
E1
A2
A
b
8
5
A1
aaa
1.
Drawing is not to scale.
Table 260. TSSOP8 – Mechanical data
Symbol
millimeters
inches (1)
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
-
-
1.200
-
-
0.0472
A1
0.050
-
0.150
0.0020
-
0.0059
A2
0.800
1.000
1.050
0.0315
0.0394
0.0413
b
0.190
-
0.300
0.0075
-
0.0118
c
0.090
-
0.200
0.0035
-
0.0079
CP
-
-
0.100
-
-
0.0039
D
2.900
3.000
3.100
0.1142
0.1181
0.1220
e
-
0.650
-
-
0.0256
-
E
6.200
6.400
6.600
0.2441
0.2520
0.2598
E1
4.300
4.400
4.500
0.1693
0.1732
0.1772
L
0.450
0.600
0.750
0.0177
0.0236
0.0295
L1
-
1.000
-
-
0.0394
-
k
0°
-
8°
0°
-
8°
aaa
-
-
0.100
-
-
0.0039
1. Values in inches are converted from mm and rounded to four decimal digits.
ST25DV04KC ST25DV16KC ST25DV64KC
TSSOP8 package information
DS13519 - Rev 3
page 154/203



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com