| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SPC58EE84C3 bảng dữ liệu(PDF) 67 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SPC58EE84C3 bảng dữ liệu(HTML) 67 Page - STMicroelectronics |
|
67 / 154 page ![]() DS11646 Rev 4 67/154 SPC58EEx, SPC58NEx Electrical characteristics 67 3.13 Temperature Sensor The following table describes the temperature sensor electrical characteristics. Table 31. Temperature sensor electrical characteristics Symbol C Parameter Conditions Value Unit Min Typ Max — CC — Temperature monitoring range — –40 — 165 °C TSENS CC T Sensitivity — — 5.18 — mV/°C TACC CC P Accuracy TJ < 150 °C–3 — 3 °C CTJ < 165 oC–7 — 7 |