công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AP2218 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - BCD Semiconductor Manufacturing Limited

tên linh kiện AP2218
Giải thích chi tiết về linh kiện  1A LOW DROPOUT LINEAR REGULATOR
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BCDSEMI [BCD Semiconductor Manufacturing Limited]
Trang chủ  http://www.bcdsemi.com
Logo BCDSEMI - BCD Semiconductor Manufacturing Limited

AP2218 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - BCD Semiconductor Manufacturing Limited

Back Button AP2218 Datasheet HTML 4Page - BCD Semiconductor Manufacturing Limited AP2218 Datasheet HTML 5Page - BCD Semiconductor Manufacturing Limited AP2218 Datasheet HTML 6Page - BCD Semiconductor Manufacturing Limited AP2218 Datasheet HTML 7Page - BCD Semiconductor Manufacturing Limited AP2218 Datasheet HTML 8Page - BCD Semiconductor Manufacturing Limited AP2218 Datasheet HTML 9Page - BCD Semiconductor Manufacturing Limited AP2218 Datasheet HTML 10Page - BCD Semiconductor Manufacturing Limited AP2218 Datasheet HTML 11Page - BCD Semiconductor Manufacturing Limited AP2218 Datasheet HTML 12Page - BCD Semiconductor Manufacturing Limited Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 13 page
background image
8
Aug. 2005 Rev. 1. 0
BCD Semiconductor Manufacturing Limited
Preliminary Datasheet
1A LOW DROPOUT LINEAR REGULATOR
AP2218
0
250
500
750
1000
1250
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
V
IN
=V
OUT
+1V
Output Current (mA)
Figure 8. Ground Current vs. Output Current
Figure 9. Dropout Voltage vs. Ambient Temperature
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Ambient Temperature (
oC)
I
OUT
=250mA
I
OUT
=500mA
I
OUT
=1A
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Output Current (mA)
Figure 10. Dropout Voltage vs. Output Current
Figure 11. Output Voltage vs. Ambient Temperature
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
4.986
4.988
4.990
4.992
4.994
4.996
4.998
5.000
5.002
5.004
5.006
5.008
5.010
Ambient Temperature (
oC)
V
IN
=6V
I
OUT
=10mA
AP2218-5.0V
Typical Performance Characteristics (Continued)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com