công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MAX9918ASA/V+ bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - Maxim Integrated Products

tên linh kiện MAX9918ASA/V+
Giải thích chi tiết về linh kiện  -20V to 75V Input Range, Precision Uni-/Bidirectional, Current-Sense Amplifiers
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MAXIM [Maxim Integrated Products]
Trang chủ  https://www.maximintegrated.com/en.html
Logo MAXIM - Maxim Integrated Products

MAX9918ASA/V+ bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - Maxim Integrated Products

Back Button MAX9918ASA/V+ Datasheet HTML 11Page - Maxim Integrated Products MAX9918ASA/V+ Datasheet HTML 12Page - Maxim Integrated Products MAX9918ASA/V+ Datasheet HTML 13Page - Maxim Integrated Products MAX9918ASA/V+ Datasheet HTML 14Page - Maxim Integrated Products MAX9918ASA/V+ Datasheet HTML 15Page - Maxim Integrated Products MAX9918ASA/V+ Datasheet HTML 16Page - Maxim Integrated Products MAX9918ASA/V+ Datasheet HTML 17Page - Maxim Integrated Products MAX9918ASA/V+ Datasheet HTML 18Page - Maxim Integrated Products MAX9918ASA/V+ Datasheet HTML 19Page - Maxim Integrated Products  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 19 page
background image
A
INPUT
INPUT STAGE/
LEVEL SHIFTER
FIXED GAIN
G = 45V/V OR 90V/V
VCC
RS+
RS-
FB
OUT
REFIN
R2
R1
GND
SHDN
MAX9919F
ILOAD
50mV (typ)
RSENSE
A
INPUT
INPUT STAGE/
LEVEL SHIFTER
ADJUSTABLE GAIN
VCC
RS+
RS-
FB
OUT
REFIN
R2
R1
GND
SHDN
MAX9918
MAX9920
ILOAD
MAX9918
50mV (typ)
MAX9920
200mV (typ)
RSENSE
GAIN IS SET BY EXTERNAL RESISTORS, R1 AND R2
G = [1+(R2/R1)] FOR MAX9918
G = [1+(R2/R1)]/4 FOR MAX9920
Functional Diagram
Chip Information
PROCESS: BiCMOS
www.maximintegrated.com
Maxim Integrated │ 17
MAX9918/MAX9919/MAX9920
-20V to +75V Input Range,
Precision Uni-/Bidirectional,
Current-Sense Amplifiers



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com