công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MAX6576 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Maxim Integrated Products

tên linh kiện MAX6576
Giải thích chi tiết về linh kiện  SOT Temperature Sensors with Period/Frequency Output
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MAXIM [Maxim Integrated Products]
Trang chủ  https://www.maximintegrated.com/en.html
Logo MAXIM - Maxim Integrated Products

MAX6576 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Maxim Integrated Products

  MAX6576_V01 Datasheet HTML 1Page - Maxim Integrated Products MAX6576_V01 Datasheet HTML 2Page - Maxim Integrated Products MAX6576_V01 Datasheet HTML 3Page - Maxim Integrated Products MAX6576_V01 Datasheet HTML 4Page - Maxim Integrated Products MAX6576_V01 Datasheet HTML 5Page - Maxim Integrated Products MAX6576_V01 Datasheet HTML 6Page - Maxim Integrated Products MAX6576_V01 Datasheet HTML 7Page - Maxim Integrated Products MAX6576_V01 Datasheet HTML 8Page - Maxim Integrated Products MAX6576_V01 Datasheet HTML 9Page - Maxim Integrated Products  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
(VDD = +5V, TA = +25°C, unless otherwise noted.)
0
20
10
30
40
50
60
-5
-3 -2
-4
-1 01234 5
TEMPERATURE ACCURACY
(TA = +85°C)
ACCURACY (°C)
MAX6576
MAX6577
SAMPLE SIZE = 200
100
130
120
110
150
140
170
160
180
-40
-10 5 20
-25
35 50 65 80 95 110 125
SUPPLY CURRENT vs. TEMPERATURE
TEMPERATURE (°C)
MAX6577
MAX6576
-1.0
0
-0.5
1.0
0.5
1.5
-40
-10 5 20
-25
35 50 65 80 95 110 125
ACCURACY vs. TEMPERATURE
TEMPERATURE (°C)
MAX6576
MAX6577
+15°C/div
+100°C
+25°C
THERMAL STEP RESPONSE
IN PERFLUORINATED FLUID
MAX6576/77 toc05
5sec/div
MOUNTED ON 0.75 in.2
OF 2oz. COPPER
0
10
5
15
20
25
30
35
-5
-3 -2
-4
-1 01234 5
TEMPERATURE ACCURACY
(TA= +25°C)
ACCURACY (°C)
MAX6576
MAX6577
SAMPLE SIZE = 200
+12.5°C/div
+100°C
+25°C
THERMAL STEP RESPONSE
IN STILL AIR
MAX6576/77 toc06
20sec/div
MOUNTED ON 0.75 in.2
OF 2oz. COPPER
MAX6576/MAX6577
SOT Temperature Sensors with
Period/Frequency Output
Maxim Integrated │ 3
www.maximintegrated.com
Typical Operating Characteristics



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com