công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLCY610. bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện TLCY610.
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultrabright LED, Ø 5 mm Untinted Non-Diffused Package
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

TLCY610. bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Vishay Siliconix

  TLCY610. Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix TLCY610. Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix TLCY610. Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix TLCY610. Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix TLCY610. Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix TLCY610. Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix TLCY610. Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
TLCY610.
www.vishay.com
Vishay Semiconductors
Rev. 1.4, 27-Sep-2021
6
Document Number: 81468
For technical questions, contact: LED@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
AMMOPACK
Fig. 12 - Tape Direction
Note
• The new nomenclature for ammopack is e.g. ASZ only, without suffix for the LED orientation. The carton box has to be turned to the desired
position: “+” for anode first, or “-” for cathode first. AS12Z and AS21Z are still valid for already existing types, BUT NOT FOR NEW DESIGN.
TAPE DIMENSIONS in millimeters
Option
Dim. “H” ± 0.5 mm
AS
17.3
Tape feed
C
B
A
94 8667-1
Label
94 8172
Quantity per:
1000
Reel
(Mat.-no. 1764)
0.9 max.
Ø 4 ± 0.2
6.35 ± 0.7
12.7 ± 0.2
5.08 ± 0.7
12.7 ± 1
± 2
± 1
2.54
+ 0.6
- 0.1
Measure limit over 20 index-holes: ± 1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com