công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLCY610. bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện TLCY610.
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultrabright LED, Ø 5 mm Untinted Non-Diffused Package
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

TLCY610. bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Vishay Siliconix

  TLCY610. Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix TLCY610. Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix TLCY610. Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix TLCY610. Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix TLCY610. Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix TLCY610. Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix TLCY610. Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
TLCY610.
www.vishay.com
Vishay Semiconductors
Rev. 1.4, 27-Sep-2021
5
Document Number: 81468
For technical questions, contact: LED@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
PACKAGE DIMENSIONS in millimeters
REEL
Fig. 10 - Reel Dimensions
AS12 = cathode leaves tape first
AS21 = anode leaves tape first
TAPE
Fig. 11 - LED in Tape
0.6
+ 0.2
- 0.1
A
C
R2.49 (sphere)
Area not plane
Ø 5 ± 0.15
2.54 nom.
0.5
+ 0.15
- 0.05
specifications
according to DIN
technical drawings
Drawing-No.: 6.544-5259.04-4
Issue: 8; 19.05.09
96 12125
0.5
+ 0.15
- 0.05
Identification label:
355
90
30
48
45
52 max.
948641
Vishay/type/group/tape code/production code/quantity
Paper
Adhesive tape
Identification label
Reel
Tape
Diodes: anode before cathode
Phototransistors: emitter before collector
Code 21
Diodes:
cathode before anode
Phototransistors:
collector before emitter
Code 12
94 8671



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com