công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MAX98307ETE/V+ bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Maxim Integrated Products

tên linh kiện MAX98307ETE/V+
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3W Mono Class DG Multilevel Audio Amplifier
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MAXIM [Maxim Integrated Products]
Trang chủ  https://www.maximintegrated.com/en.html
Logo MAXIM - Maxim Integrated Products

MAX98307ETE/V+ bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Maxim Integrated Products

Back Button MAX98307ETE/V+ Datasheet HTML 6Page - Maxim Integrated Products MAX98307ETE/V+ Datasheet HTML 7Page - Maxim Integrated Products MAX98307ETE/V+ Datasheet HTML 8Page - Maxim Integrated Products MAX98307ETE/V+ Datasheet HTML 9Page - Maxim Integrated Products MAX98307ETE/V+ Datasheet HTML 10Page - Maxim Integrated Products MAX98307ETE/V+ Datasheet HTML 11Page - Maxim Integrated Products MAX98307ETE/V+ Datasheet HTML 12Page - Maxim Integrated Products MAX98307ETE/V+ Datasheet HTML 13Page - Maxim Integrated Products MAX98307ETE/V+ Datasheet HTML 14Page - Maxim Integrated Products Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 19 page
background image
(VPVDD = VCC = VSHDN = 3.6V, VPGND = VGND = 0V, ZL = 8Ω + 68µH between OUT+ and OUT-, AV = 14.5dB (MAX98307 RIN+ =
RIN- = 10kΩ, RFB+ = RFB- = 20kΩ), CIN+ = CIN- = 0.33μF, AC measurement bandwidth 20Hz to 20kHz.)
Typical Operating Characteristics (continued)
EFFICIENCY vs. OUTPUT POWER
(MAX98308)
OUTPUT POWER (W)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0
0
1.2
VPVDD = 3.6V
fIN = 1kHz
SUPPLY CURRENT vs. SUPPLY VOLTAGE
SUPPLY VOLTAGE (V)
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0
2.5
5.5
VPVDD = 3.6V
fIN = 1kHz
EFFICIENCY vs. OUTPUT POWER
(MAX98308)
OUTPUT POWER (W)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0
VPVDD = 4.2V
fIN = 1kHz
1.4
1.2
0.8 1.0
0.4 0.6
0.2
0
1.6
SHUTDOWN CURRENT
vs. SUPPLY VOLTAGE
SUPPLY VOLTAGE (V)
5.0
4.5
3.0
3.5
4.0
50
100
150
200
250
300
350
400
0
2.5
5.5
EFFICIENCY vs. OUTPUT POWER
(MAX98308)
OUTPUT POWER (W)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0
VPVDD = 5V
fIN = 1kHz
2.0
1.5
1.0
0.5
0
2.5
POWER-SUPPLY REJECTION
RATIO vs. FREQUENCY
FREQUENCY (Hz)
10k
1k
100
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
-90
10
100k
VRIPPLE = 200mVP-P
MAX98307/MAX98308
3.3W Mono Class DG Multilevel Audio Amplifier
Maxim Integrated │ 10
www.maximintegrated.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com