công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

D472 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Alpha & Omega Semiconductors

tên linh kiện D472
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AOSMD [Alpha & Omega Semiconductors]
Trang chủ  http://www.aosmd.com
Logo AOSMD - Alpha & Omega Semiconductors

D472 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Alpha & Omega Semiconductors

  D472 Datasheet HTML 1Page - Alpha & Omega Semiconductors D472 Datasheet HTML 2Page - Alpha & Omega Semiconductors D472 Datasheet HTML 3Page - Alpha & Omega Semiconductors D472 Datasheet HTML 4Page - Alpha & Omega Semiconductors D472 Datasheet HTML 5Page - Alpha & Omega Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
AOD472
TYPICAL ELECTRICAL AND THERMAL CHARACTERISTICS
1.4
494
593
692
830
193
18
59
142
0
2
4
6
8
10
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Qg (nC)
Figure 7: Gate-Charge Characteristics
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
0
5
10
15
20
25
VDS (Volts)
Figure 8: Capacitance Characteristics
Ciss
0
40
80
120
160
200
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
Pulse Width (s)
Figure 10: Single Pulse Power Rating Junction-to-
Case (Note F)
0.01
0.1
1
10
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
Pulse Width (s)
Figure 11: Normalized Maximum Transient Thermal Impedance (Note F)
Coss
Crss
VDS=12.5V
ID=20A
Single Pulse
D=Ton/T
TJ,PK=TC+PDM.ZθJC.RθJC
RθJC=3°C/W
Ton
T
PD
In descending order
D=0.5, 0.3, 0.1, 0.05, 0.02, 0.01, single pulse
TJ(Max)=175°C
TC=25°C
0.1
1
10
100
1000
0.1
1
10
100
VDS (Volts)
Figure 9: Maximum Forward Biased
Safe Operating Area (Note F)
10
µs
100
µs
1ms
DC
RDS(ON)
limited
TJ(Max)=175°C, TC=25°C
Alpha & Omega Semiconductor, Ltd.



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com