công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AOU460 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Alpha & Omega Semiconductors

tên linh kiện AOU460
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AOSMD [Alpha & Omega Semiconductors]
Trang chủ  http://www.aosmd.com
Logo AOSMD - Alpha & Omega Semiconductors

AOU460 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Alpha & Omega Semiconductors

  AOU460 Datasheet HTML 1Page - Alpha & Omega Semiconductors AOU460 Datasheet HTML 2Page - Alpha & Omega Semiconductors AOU460 Datasheet HTML 3Page - Alpha & Omega Semiconductors AOU460 Datasheet HTML 4Page - Alpha & Omega Semiconductors AOU460 Datasheet HTML 5Page - Alpha & Omega Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
AOU460
TYPICAL ELECTRICAL AND THERMAL CHARACTERISTICS
0
10
20
30
40
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
VGS(Volts)
Figure 2: Transfer Characteristics
5
10
15
20
25
0
5
10
15
20
25
30
35
40
ID (A)
Figure 3: On-Resistance vs. Drain Current and Gate
Voltage
1.0E-05
1.0E-04
1.0E-03
1.0E-02
1.0E-01
1.0E+00
1.0E+01
1.0E+02
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
VSD (Volts)
Figure 6: Body-Diode Characteristics
25°C
125°C
0.8
1
1.2
1.4
1.6
0
25
50
75
100
125
150
Temperature (°C)
Figure 4: On-Resistance vs. Junction Temperature
VGS=4.5V,20A
VGS=10V, 20A
10
15
20
25
30
35
40
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
VGS (Volts)
Figure 5: On-Resistance vs. Gate-Source Voltage
25°C
125°C
VDS=5V
VGS=4.5V
VGS=10V
ID=20A
25°C
125°C
0
20
40
60
80
01
23
45
VDS (Volts)
Fig 1: On-Region Characteristics
VGS=3V
4.5V
10V
6V
Alpha & Omega Semiconductor, Ltd.



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com