công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PE4314B-Z bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Peregrine Semiconductor

tên linh kiện PE4314B-Z
Giải thích chi tiết về linh kiện  UltraCMOS짰 RF Digital Step Attenuator, 1 MHz??.5 GHz
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PSEMI [Peregrine Semiconductor]
Trang chủ  http://www.psemi.com
Logo PSEMI - Peregrine Semiconductor

PE4314B-Z bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Peregrine Semiconductor

Back Button PE4314B-Z Datasheet HTML 5Page - Peregrine Semiconductor PE4314B-Z Datasheet HTML 6Page - Peregrine Semiconductor PE4314B-Z Datasheet HTML 7Page - Peregrine Semiconductor PE4314B-Z Datasheet HTML 8Page - Peregrine Semiconductor PE4314B-Z Datasheet HTML 9Page - Peregrine Semiconductor PE4314B-Z Datasheet HTML 10Page - Peregrine Semiconductor PE4314B-Z Datasheet HTML 11Page - Peregrine Semiconductor PE4314B-Z Datasheet HTML 12Page - Peregrine Semiconductor PE4314B-Z Datasheet HTML 13Page - Peregrine Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 27 page
background image
DOC-81718-1 – (02/2017)
Page 9
www.psemi.com
PE4314
RF Digital Step Attenuator
Figure 5 • Power De-rating Curve, 1 MHz–2.5 GHz, –40 to +105 °C Ambient, 75Ω
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
1.0
10.0
100.0
1000.0
Frequency (MHz)
P0.1 dB Compression (≥ 30 MHz)
Pulsed (≥ 30 MHz)
CW & Pulsed (< 30 MHz)
CW (≥ 30 MHz)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com