| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
6500QL bảng dữ liệu(PDF) 38 Page - 3M Electronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
6500QL bảng dữ liệu(HTML) 38 Page - 3M Electronics |
|
38 / 46 page ![]() 4 (Português) PT Montagem do Adaptador 603 e Encaixe do Filtro (para Filtros 5N11 ou 5P71) 1. Alinhe o encaixe do adaptador 603 com a marca na peça facial conforme mostrado (Fig. 7). 2. Gire o adaptador 1/4 de volta no sentido horário até parar. Para remover o adaptador, gire 1/4 de volta no sentido anti-horário (Fig. 8). 3. Coloque o filtro no Retentor 501 da 3M™ de forma que o lado impresso do filtro fique voltado para o adaptador 603. Pressione o retentor sobre o adaptador e assegure-se de que a selagem do filtro esteja livre de falhas (Fig. 9). 1 1 2 2 Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9 No Brasil, o Filtro 5935BR pode ser usado com o Adaptador de Filtro 3M™ 603 e o Retentor de Filtro 3M™ 501 no 3M™ Comodidade Robusta – Trava Rápida, Respirador Reutilizável Semifacial Série 6500QL. Por favor note que o Respirador Reutilizável Semifacial 3M™ Comodidade Robusta Trava Rápida, Série 6500QL, não é atualmente aprovado para utilização em configurações de suprimento de ar. INSTRUÇÕES DE AJUSTE W ADVERTÊNCIA O não seguimento dessas instruções pode reduzir o desempenho do respirador, causar a sua exposição a contaminantes acima do LEO e pode resultar em enfermidade ou morte. • Para ajudar a manter uma boa vedação entre a face e o respirador, a vedação facial do respirador deve estar sempre livre de obstruções. Não use em pessoas com barba ou pelos faciais que impedem o contato direto entre a face e a vedação facial do respirador. Estas instruções DEVEM ser seguidas sempre que o respirador for usado. Colocação do Respirador 1. Antes da colocação inicial, tenha a certeza que a trava rápida esteja fechada e que os tirantes superiores estejam posicionados nas guias da trava. Ajuste o tamanho do suporte da cabeça para que se ajuste confortavelmente na cabeça. 2. Coloque o respirador sobre a boca e o nariz com uma mão. 3. Puxe o suporte da cabeça sobre a coroa da cabeça com a outra mão (Fig. 10). Pegue os tirantes inferiores, coloque-os atrás da nuca e feche as presilhas (Fig. 11). 4. Puxe as extremidades dos tirantes para ajuste, começando com os pontos de ajuste no suporte da cabeça e então com os pontos atrás da nuca (Fig. 12 e 13). Não aperte excessivamente. A tensão nos tirantes pode ser diminuída empurrando as fivelas na parte de trás. 5. Faça um teste de verificação de vedação positiva e/ou negativa cada vez que colocar o respirador. Se não conseguir obter um ajuste e vedação adequados, NÃO entre na área contaminada. Procure seu supervisor. IMPORTANTE: Após a colocação inicial deste Respirador de Trava Rápida 6500QL, uma vez que os tirantes estão ajustados no comprimento apropriado, as colocações subseqüentes podem ser feitas com a trava rápida inicialmente na posição aberta ou fechada. Para colocá-la com a trava rápida na posição aberta, siga a etapa 3 acima, então levante a peça facial na posição de uso de acordo com o procedimento descrito na seção “Usando a Suspensão Tirante Deslizante de Trava Rápida” destas Instruções de Uso. Conduza um teste de verificação da vedação com pressão positiva e/ou negativa toda vez que o respirador é colocado. Fig. 10 Fig. 11 Fig. 12 Fig. 13 Testes de Verificação da Vedação Sempre verifique a vedação do respirador no seu rosto antes de entrar em uma área contaminada de acordo com as instruções fornecidas para a sua configuração específica de respirador. |