| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AS3977 bảng dữ liệu(PDF) 43 Page - ams AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AS3977 bảng dữ liệu(HTML) 43 Page - ams AG |
|
43 / 47 page ![]() www.austriamicrosystems.com/AS3977 Revision 3.6 43 - 47 AS3977 Data Sheet - M e a s u r e m e n t R e s u l t s Figure 18. Occupied bandwidth with bypass gaussian filter, Occupied bandwidth: 49.7kHz, Freq Mod: 5kHz, Deviation: 10kHz Figure 19. Occupied bandwidth with gaussian filter, Occupied bandwidth: 30kHz, Freq Mod: 5kHz, Deviation: 10kHz 10.0.1 Applicable Radio Standards ARIB STD-T67 (Telemeter, Telecontrol and Data-Transmission Radio Equipment) ETSI EN 300 220 FCC CFR 47 Part 15 |