công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74AXC2T45 bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện SN74AXC2T45
Giải thích chi tiết về linh kiện  SN74AXC2T45-Q1 2-Bit Translating Transceiver with Configurable Level-Shifting
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

SN74AXC2T45 bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - Texas Instruments

Back Button SN74AXC2T45 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments SN74AXC2T45 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments SN74AXC2T45 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments SN74AXC2T45 Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments SN74AXC2T45 Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments SN74AXC2T45 Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments SN74AXC2T45 Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments SN74AXC2T45 Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments SN74AXC2T45 Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 30 page
background image
6.15 Typical Characteristics
IOH (mA)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
1.4
1.6
1.8
2
2.2
2.4
2.6
2.8
3
3.2
3.4
D001
VCC = 1.8V
VCC = 2.5V
VCC = 3.3V
Figure 6-1. Typical (TA=25°C) Output High Voltage (VOH) vs
Source Current (IOH)
IOH (mA)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
D001
VCC = 0.7V
VCC = 1.2V
Figure 6-2. Typical (TA=25°C) Output High Voltage (VOH) vs
Source Current (IOH)
IOL (mA)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
D001
VCC = 1.8V
VCC = 2.5V
VCC = 3.3V
Figure 6-3. Typical (TA=25°C) Output High Voltage (VOL) vs Sink
Current (IOL)
IOL (mA)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
D001
VCC = 0.7V
VCC = 1.2V
Figure 6-4. Typical (TA=25°C) Output High Voltage (VOL) vs Sink
Current (IOL)
SN74AXC2T45-Q1
SCES928A – APRIL 2021 – REVISED SEPTEMBER 2021
www.ti.com
16
Submit Document Feedback
Copyright © 2021 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: SN74AXC2T45-Q1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com