| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ADP1052ACPZ-R7 bảng dữ liệu(PDF) 65 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ADP1052ACPZ-R7 bảng dữ liệu(HTML) 65 Page - Analog Devices |
|
65 / 113 page ![]() Data Sheet ADP1052 Rev. B | Page 65 of 113 Table 34. Register 0x33—FREQUENCY_SWITCH (Options Supported by the ADP1052) Register Setting Switching Frequency (kHz) Accurate Switching Period (μs) 0000000000110001 (0x0031) 49 20.48 0000000000111000 (0x0038) 56 17.92 0000000000111100 (0x003C) 60 16.64 0000000001000001 (0x0041) 65 15.36 0000000001000111 (0x0047) 71 14.08 0000000001001110 (0x004E) 78 12.80 0000000001010111 (0x0057) 87 11.52 1111100011000011 (0xF8C3) 97.5 10.24 0000000001101000 (0x0068) 104 9.60 1111100011011111 (0xF8DF) 111.5 8.96 0000000001111000 (0x0078) 120 8.32 0000000010000010 (0x0082) 130 7.68 0000000010001000 (0x0088) 136 7.36 0000000010001110 (0x008E) 142 7.04 0000000010010101 (0x0095) 149 6.72 1111100100111001 (0xF939) 156.5 6.40 1111100101001001 (0xF949) 164.5 6.08 1111100101011011 (0xF95B) 173.5 5.76 0000000010111000 (0x00B8) 184 5.44 1111100110000111 (0xF987) 195.5 5.12 1111100110010011 (0xF993) 201.5 4.96 1111100110100001 (0xF9A1) 208.5 4.80 1111100110101111 (0xF9AF) 215.5 4.64 0000000011011111 (0xDF) 223 4.48 1111100111001111 (0xF9CF) 231.5 4.32 1111100111100001 (0xF9E1) 240.5 4.16 0000000011111010 (0x00FA) 250 4.00 1111101000001001 (0xFA09) 260.5 3.84 1111101000011111 (0xFA1F) 271.5 3.68 0000000100011100 (0x011C) 284 3.52 1111101001010011 (0xFA53) 297.5 3.36 1111101001110001 (0xFA71) 312.5 3.20 1111101010000001 (0xFA81) 320.5 3.12 0000000101001001 (0x0149) 329 3.04 0000000101010010 (0x0152) 338 2.96 0000000101011011 (0x15B) 347 2.88 0000000101100101 (0x0165) 357 2.80 1111101011011111 (0xFADF) 367.5 2.72 0000000101111011 (0x017B) 379 2.64 1111101100001101 (0xFB0D) 390.5 2.56 0000000110001101 (0x018D) 397 2.52 0000000110010011 (0x0193) 403 2.48 0000000110011010 (0x019A) 410 2.44 1111101101000001 (0xFB41) 416.5 2.40 1111101101001111 (0xFB4F) 423.5 2.36 0000000110101111 (0x1AF) 431 2.32 1111101101101101 (0xFB6D) 438.5 2.28 1111101101111101 (0xFB7D) 446.5 2.24 1111101110001101 (0xFB8D) 454.5 2.20 0000000111001111 (0x01CF) 463 2.16 0000000111011000 (0x01D8) 472 2.12 0000000111100001 (0x01E1) 481 2.08 |