| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MPC8533EVJALGA bảng dữ liệu(PDF) 83 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MPC8533EVJALGA bảng dữ liệu(HTML) 83 Page - NXP Semiconductors |
|
83 / 112 page ![]() MPC8533E PowerQUICC III Integrated Processor Hardware Specifications, Rev. 8 Freescale Semiconductor 83 Package Description SD2_REF_CLK AF2 I XVDD — SD2_TST_CLK AG4 — — — SD2_TST_CLK AF4 — — — General-Purpose Output GPOUT[0:7] AF22, AH23, AG27, AH25, AF21, AF25, AG26, AF26 OOVDD — General-Purpose Input GPIN[0:7] AH24, AG24, AD23, AE21, AD22, AF23, AG25, AE20 IOVDD — System Control HRESET AG16 I OVDD — HRESET_REQ AG15 O OVDD 21 SRESET AG19 I OVDD — CKSTP_IN AH5 I OVDD — CKSTP_OUT AA12 O OVDD 2, 4 Debug TRIG_IN AC5 I OVDD — TRIG_OUT/READY/ QUIESCE AB5 O OVDD 5, 8, 15, 21 MSRCID[0:1] Y7, W9 O OVDD 4, 5, 8 MSRCID[2:4] AA9, AB6, AD5 O OVDD 5, 15, 21 MDVAL Y8 O OVDD 5 CLK_OUT AE16 O OVDD 10 Clock RTC AF15 I OVDD — SYSCLK AH16 I OVDD — JTAG TCK AG28 I OVDD — TDI AH28 I OVDD 11 TDO AF28 O OVDD 10 TMS AH27 I OVDD 11 TRST AH22 I OVDD 11 Table 57. MPC8533E Pinout Listing (continued) Signal Package Pin Number Pin Type Power Supply Notes |