công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

INA818 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện INA818
Giải thích chi tiết về linh kiện  INA823 Precision, Low-Power, Wide-Supply (2.7-V to 36-V) Instrumentation Amplifier
PDF  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

INA818 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button INA818 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments INA818 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments INA818 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments INA818 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments INA818 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments INA818 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments INA818 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments INA818 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments INA818 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 33 page
background image
7.6 Typical Characteristics
at TA = 25°C, VS = ±15 V, RL = 10 kΩ, CL = 0 pF, VREF = 0 V, and G = 1 (unless otherwise noted)
N = 1225
Mean = 3.63 μV
Std Dev = 17.99 μV
Figure 7-1. Typical Distribution of Input Stage Offset Voltage
N = 30
Mean = –0.024 μV/ºC Std Dev = 0.177 μV//ºC
Figure 7-2. Typical Distribution of Input Stage Offset Voltage
Drift
N = 1225
Mean = 48.00 μV
Std Dev = 92.44 μV
Figure 7-3. Typical Distribution of Output Stage Offset Voltage
N = 30
Mean = 0.17 μV/ºC
Std Dev = 0.795 μV/ºC
Figure 7-4. Typical Distribution of Output Stage Offset Voltage
Drift
N = 1200
Mean = 1.21 nA
Std Dev = 0.384 nA
Figure 7-5. Typical Distribution of Negative Input Bias Current
N = 1200
Mean = 1.11 nA
Std Dev = 0.368 nA
Figure 7-6. Typical Distribution of Positive Input Bias Current
www.ti.com
INA823
SBOSA75A – JULY 2021 – REVISED JULY 2021
Copyright © 2021 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
7
Product Folder Links: INA823



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com