công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BISC-380-06/06-01 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Balluff Korea Ltd.

tên linh kiện BISC-380-06/06-01
Giải thích chi tiết về linh kiện  LF (70/455 kHz)
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BALLUFF [Balluff Korea Ltd.]
Trang chủ  https://www.balluff.com/en/kr/home/
Logo BALLUFF - Balluff Korea Ltd.

BISC-380-06/06-01 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Balluff Korea Ltd.

  BISC-380-06/06-01 Datasheet HTML 1Page - Balluff Korea Ltd. BISC-380-06/06-01 Datasheet HTML 2Page - Balluff Korea Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
LF (70/455 kHz)
BIS C-380-06/06-01
Order Code: BIS00JJ
Internet
www.balluff.com
eCl@ss 9.1: 27-28-04-01
Subject to change without notice: 157906
ETIM 6.0: EC002998
BIS00JJ_1.18_2021-07-14
2 / 2
Mechanical data
Application weight
100.00 g
Dimension
Ø 16 x 35 mm
Installation
metal-free (clear zone)
on metal
flush in metal
Size
M16x1
Style 2
M16x1
Remarks
Values are under rated conditions unless otherwise specified.
Only together with converter BIS C-901 or BIS C-6xx and the appropriate read/write head.
Use included nuts for installation.
5 ) Caution: Marking "R/W-Head" must point towards BIS C-30x read/write head, see cable imprint. Active surface without marking on the cable must point
towards data carrier.
For more information about MTTF and B10d see MTTF / B10d Certificate
Indication of the MTTF- / B10d value does not represent a binding composition and/or life expectancy assurance; these are simply experiential values with
no warranty implications. These declared values also do not extend the expiration period for defect claims or affect it in any way.
Technical Drawings
1) Distance



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com