công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BISC-380-06/06-01 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Balluff Korea Ltd.

tên linh kiện BISC-380-06/06-01
Giải thích chi tiết về linh kiện  LF (70/455 kHz)
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BALLUFF [Balluff Korea Ltd.]
Trang chủ  https://www.balluff.com/en/kr/home/
Logo BALLUFF - Balluff Korea Ltd.

BISC-380-06/06-01 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Balluff Korea Ltd.

  BISC-380-06/06-01 Datasheet HTML 1Page - Balluff Korea Ltd. BISC-380-06/06-01 Datasheet HTML 2Page - Balluff Korea Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
LF (70/455 kHz)
BIS C-380-06/06-01
Order Code: BIS00JJ
Internet
www.balluff.com
eCl@ss 9.1: 27-28-04-01
Subject to change without notice: 157906
ETIM 6.0: EC002998
BIS00JJ_1.18_2021-07-14
1 / 2
1) Sensing surface, 2) Active surface data carrier, 3) Active surface R/W head, 4) Processor or converter, 5) see remarks
Basic features
Antenna type
round
Approval/Conformity
CE
WEEE
EAC
EN 55011
Size 1, Cl. A
Principle of operation
Data Coupler
Electrical connection
Bending radius min., fixed cable
3 x D
Bending radius min., flexible cable
3 x D
Cable diameter D
4.80 mm
Cable length L
1 m
Connection type
wireless, 1.00 m, PU
Environmental conditions
Ambient temperature
0...70 °C
Cable temperature, fixed routing
-40...70 °C
Continuous shock load
yes
EN 60068-2-27, Shock
yes
EN 60068-2-32 Free fall
yes
EN 60068-2-6, Vibration
yes
IP rating
IP67
Storage temperature
-20...85 °C
Functional safety
MTTF (40 °C)
16987 a
Material
Housing material
Brass, Nickel-plated brass nuts,
nickel plated
Housing material, surface protection nickel-plated
Material jacket
PU


Số phần tương tự - BISC-380-06/06-01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Balluff Korea Ltd.
BISC-380-06/06-00,3 BALLUFF-BISC-380-06/06-00,3 Datasheet
105Kb / 2P
LF (70/455 kHz)
More results

Mô tả tương tự - BISC-380-06/06-01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Balluff Korea Ltd.
BIS00L4 BALLUFF-BIS00L4 Datasheet
175Kb / 3P
LF (70/455 kHz)
BAE0095 BALLUFF-BAE0095 Datasheet
91Kb / 1P
LF (70/455 kHz)
BAE0096 BALLUFF-BAE0096 Datasheet
91Kb / 1P
LF (70/455 kHz)
BAM012C BALLUFF-BAM012C Datasheet
103Kb / 1P
LF (70/455 kHz)
BIS000K BALLUFF-BIS000K Datasheet
112Kb / 2P
LF (70/455 kHz)
BIS000M BALLUFF-BIS000M Datasheet
102Kb / 2P
LF (70/455 kHz)
BIS000N BALLUFF-BIS000N Datasheet
104Kb / 2P
LF (70/455 kHz)
BIS00AZ BALLUFF-BIS00AZ Datasheet
142Kb / 3P
LF (70/455 kHz)
BIS00J4 BALLUFF-BIS00J4 Datasheet
108Kb / 2P
LF (70/455 kHz)
BIS00N7 BALLUFF-BIS00N7 Datasheet
139Kb / 3P
LF (70/455 kHz)
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com