công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCIMX6DP6AVT2AB bảng dữ liệu(PDF) 86 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện MCIMX6DP6AVT2AB
Giải thích chi tiết về linh kiện  i.MX 6DualPlus/6QuadPlus Applications Processors Consumer Products
PDF  168 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

MCIMX6DP6AVT2AB bảng dữ liệu(HTML) 86 Page - NXP Semiconductors

Back Button MCIMX6DP6AVT2AB Datasheet HTML 82Page - NXP Semiconductors MCIMX6DP6AVT2AB Datasheet HTML 83Page - NXP Semiconductors MCIMX6DP6AVT2AB Datasheet HTML 84Page - NXP Semiconductors MCIMX6DP6AVT2AB Datasheet HTML 85Page - NXP Semiconductors MCIMX6DP6AVT2AB Datasheet HTML 86Page - NXP Semiconductors MCIMX6DP6AVT2AB Datasheet HTML 87Page - NXP Semiconductors MCIMX6DP6AVT2AB Datasheet HTML 88Page - NXP Semiconductors MCIMX6DP6AVT2AB Datasheet HTML 89Page - NXP Semiconductors MCIMX6DP6AVT2AB Datasheet HTML 90Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 86 / 168 page
background image
i.MX 6DualPlus/6QuadPlus Applications Processors Consumer Products, Rev. 3, 11/2018
86
NXP Semiconductors
Electrical Characteristics
4.12.5.2
RMII Mode Timing
In RMII mode, ENET_CLK is used as the REF_CLK, which is a 50 MHz ± 50 ppm continuous reference
clock. ENET_RX_EN is used as the ENET_RX_EN in RMII. Other signals under RMII mode include
ENET_TX_EN, ENET0_TXD[1:0], ENET_RXD[1:0] and ENET_RX_ER.
Figure 46 shows RMII mode timings. Table 57 describes the timing parameters (M16–M21) shown in the
figure.
Figure 46. RMII Mode Signal Timing Diagram
Table 57. RMII Signal Timing
ID
Characteristic
Min
Max
Unit
M16
ENET_CLK pulse width high
35%
65%
ENET_CLK period
M17
ENET_CLK pulse width low
35%
65%
ENET_CLK period
M18
ENET_CLK to ENET0_TXD[1:0], ENET_TX_EN invalid
4
—
ns
M19
ENET_CLK to ENET0_TXD[1:0], ENET_TX_EN valid
—
13.5
ns
M20
ENET_RXD[1:0], ENET_RX_EN(ENET_RX_EN), ENET_RX_ER to
ENET_CLK setup
4—
ns
M21
ENET_CLK to ENET_RXD[1:0], ENET_RX_EN, ENET_RX_ER hold
2
—
ns
ENET_CLK (input)
ENET_TX_EN
M16
M17
M18
M19
M20
M21
ENET_RXD[1:0]
ENET0_TXD[1:0] (output)
ENET_RX_ER
ENET_RX_EN (input)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com