công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCIMX6DP4CVT2AB bảng dữ liệu(PDF) 85 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện MCIMX6DP4CVT2AB
Giải thích chi tiết về linh kiện  i.MX 6DualPlus/6QuadPlus Applications Processors Consumer Products
PDF  168 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

MCIMX6DP4CVT2AB bảng dữ liệu(HTML) 85 Page - NXP Semiconductors

Back Button MCIMX6DP4CVT2AB Datasheet HTML 81Page - NXP Semiconductors MCIMX6DP4CVT2AB Datasheet HTML 82Page - NXP Semiconductors MCIMX6DP4CVT2AB Datasheet HTML 83Page - NXP Semiconductors MCIMX6DP4CVT2AB Datasheet HTML 84Page - NXP Semiconductors MCIMX6DP4CVT2AB Datasheet HTML 85Page - NXP Semiconductors MCIMX6DP4CVT2AB Datasheet HTML 86Page - NXP Semiconductors MCIMX6DP4CVT2AB Datasheet HTML 87Page - NXP Semiconductors MCIMX6DP4CVT2AB Datasheet HTML 88Page - NXP Semiconductors MCIMX6DP4CVT2AB Datasheet HTML 89Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 85 / 168 page
background image
Electrical Characteristics
i.MX 6DualPlus/6QuadPlus Applications Processors Consumer Products, Rev. 3, 11/2018
NXP Semiconductors
85
1 ENET_COL has the same timing in 10-Mbit 7-wire interface mode.
4.12.5.1.4
MII Serial Management Channel Timing (ENET_MDIO and ENET_MDC)
The MDC frequency is designed to be equal to or less than 2.5 MHz to be compatible with the IEEE 802.3
MII specification. However the ENET can function correctly with a maximum MDC frequency of
15 MHz.
Figure 45 shows MII asynchronous input timings. Table 56 describes the timing parameters (M10–M15)
shown in the figure.
Figure 45. MII Serial Management Channel Timing Diagram
Table 55. MII Asynchronous Inputs Signal Timing
ID
Characteristic
Min
Max
Unit
M91
ENET_CRS to ENET_COL minimum pulse width
1.5
—
ENET_TX_CLK period
Table 56. MII Serial Management Channel Timing
ID
Characteristic
Min
Max
Unit
M10
ENET_MDC falling edge to ENET_MDIO output invalid
(minimum propagation delay)
0—
ns
M11
ENET_MDC falling edge to ENET_MDIO output valid
(maximum propagation delay)
—5
ns
M12
ENET_MDIO (input) to ENET_MDC rising edge setup
18
—
ns
M13
ENET_MDIO (input) to ENET_MDC rising edge hold
0
—
ns
M14
ENET_MDC pulse width high
40%
60%
ENET_MDC period
M15
ENET_MDC pulse width low
40%
60%
ENET_MDC period
ENET_MDC (output)
ENET_MDIO (output)
M14
M15
M10
M11
M12
M13
ENET_MDIO (input)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com