công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCIMX6DP4CVT2AB bảng dữ liệu(PDF) 36 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện MCIMX6DP4CVT2AB
Giải thích chi tiết về linh kiện  i.MX 6DualPlus/6QuadPlus Applications Processors Consumer Products
PDF  168 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

MCIMX6DP4CVT2AB bảng dữ liệu(HTML) 36 Page - NXP Semiconductors

Back Button MCIMX6DP4CVT2AB Datasheet HTML 32Page - NXP Semiconductors MCIMX6DP4CVT2AB Datasheet HTML 33Page - NXP Semiconductors MCIMX6DP4CVT2AB Datasheet HTML 34Page - NXP Semiconductors MCIMX6DP4CVT2AB Datasheet HTML 35Page - NXP Semiconductors MCIMX6DP4CVT2AB Datasheet HTML 36Page - NXP Semiconductors MCIMX6DP4CVT2AB Datasheet HTML 37Page - NXP Semiconductors MCIMX6DP4CVT2AB Datasheet HTML 38Page - NXP Semiconductors MCIMX6DP4CVT2AB Datasheet HTML 39Page - NXP Semiconductors MCIMX6DP4CVT2AB Datasheet HTML 40Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 36 / 168 page
background image
i.MX 6DualPlus/6QuadPlus Applications Processors Consumer Products, Rev. 3, 11/2018
36
NXP Semiconductors
Electrical Characteristics
For information on external capacitor requirements for this regulator, see the Hardware Development
Guide for i.MX 6Quad, 6Dual, 6DualLite, 6Solo Families of Applications Processors
(IMX6DQ6SDLHDG).
For additional information, see the i.MX 6DualPlus/6QuadPlus reference manual (IMX6DQPRM).
4.4
PLL Electrical Characteristics
4.4.1
Audio/Video PLL Electrical Parameters
4.4.2
528 MHz PLL
4.4.3
Ethernet PLL
Table 14. Audio/Video PLL Electrical Parameters
Parameter
Value
Clock output range
650 MHz ~1.3 GHz
Reference clock
24 MHz
Lock time
<11250 reference cycles
Table 15. 528 MHz PLL Electrical Parameters
Parameter
Value
Clock output range
528 MHz PLL output
Reference clock
24 MHz
Lock time
<11250 reference cycles
Table 16. Ethernet PLL Electrical Parameters
Parameter
Value
Clock output range
500 MHz
Reference clock
24 MHz
Lock time
<11250 reference cycles



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com