công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL331QDBVRQ1 bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TL331QDBVRQ1
Giải thích chi tiết về linh kiện  TL331B-Q1, TL391B-Q1 and TL331-Q1 Automotive Single Comparators
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TL331QDBVRQ1 bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - Texas Instruments

Back Button TL331QDBVRQ1 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TL331QDBVRQ1 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TL331QDBVRQ1 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TL331QDBVRQ1 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TL331QDBVRQ1 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments TL331QDBVRQ1 Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments TL331QDBVRQ1 Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments TL331QDBVRQ1 Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments TL331QDBVRQ1 Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 27 page
background image
6.12 Typical Characteristics, TL331B-Q1 and TL391B-Q1 (continued)
TA = 25°C, VS = 5 V, RPULLUP = 5.1k, CL = 15 pF, VCM = 0 V, VUNDERDRIVE = 100 mV, VOVERDRIVE = 100 mV unless otherwise
noted.
Time (Ps)
-0.1
0
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
1
1.1
-1
0
1
2
3
4
5
6
VREF = VCC/2
20mV Overdrive
5mV
Overdrive
100mV
Overdrive
Figure 6-34. Response Time for Various Overdrives, High-to-
Low Transition
Time (Ps)
-0.1
0
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
1
1.1
-1
0
1
2
3
4
5
6
20mV Overdrive
5mV Overdrive
100mV
Overdrive
VREF = VCC/2
Figure 6-35. Response Time for Various Overdrives, Low-to-
High Transition
TL331-Q1, TL331B-Q1, TL391B-Q1
SLVS969F – OCTOBER 2009 – REVISED JANUARY 2021
www.ti.com
14
Submit Document Feedback
Copyright © 2021 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: TL331-Q1 TL331B-Q1 TL391B-Q1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com