công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL331QDBVRQ1 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TL331QDBVRQ1
Giải thích chi tiết về linh kiện  TL331B-Q1, TL391B-Q1 and TL331-Q1 Automotive Single Comparators
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TL331QDBVRQ1 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  TL331QDBVRQ1 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TL331QDBVRQ1 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TL331QDBVRQ1 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TL331QDBVRQ1 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TL331QDBVRQ1 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TL331QDBVRQ1 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TL331QDBVRQ1 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TL331QDBVRQ1 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TL331QDBVRQ1 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 27 page
background image
5 Pin Configuration and Functions
1
2
3
4
5
OUT
VCC
IN+
IN-
GND
Note reversed inputs compared to similar popular pinout
Figure 5-1. TL331-Q1, TL331B-Q1 DBV Package
5-Pin SOT-23
Top View
1
2
3
4
5
IN+
VCC
IN-
OUT
GND
Note reversed inputs compared to similar popular pinout
Figure 5-2. TL391B-Q1 DBV Package
5-Pin SOT-23
Top View
Table 5-1. Pin Functions
PIN
TYPE
DESCRIPTION
TL331-Q1,
TL331B-Q1
TL391B-Q1
NAME
NO.
NO.
IN+
3
4
I
Positive Input
IN–
1
3
I
Negative Input
OUT
4
1
O
Open Collector/Drain Output
VCC
5
5
—
Power Supply Input
GND
2
2
—
Ground
www.ti.com
TL331-Q1, TL331B-Q1, TL391B-Q1
SLVS969F – OCTOBER 2009 – REVISED JANUARY 2021
Copyright © 2021 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
3
Product Folder Links: TL331-Q1 TL331B-Q1 TL391B-Q1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com