công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCIMX6DP5AVT2AB bảng dữ liệu(PDF) 84 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện MCIMX6DP5AVT2AB
Giải thích chi tiết về linh kiện  i.MX 6DualPlus/6QuadPlus Automotive Applications Processors
PDF  166 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

MCIMX6DP5AVT2AB bảng dữ liệu(HTML) 84 Page - NXP Semiconductors

Back Button MCIMX6DP5AVT2AB Datasheet HTML 80Page - NXP Semiconductors MCIMX6DP5AVT2AB Datasheet HTML 81Page - NXP Semiconductors MCIMX6DP5AVT2AB Datasheet HTML 82Page - NXP Semiconductors MCIMX6DP5AVT2AB Datasheet HTML 83Page - NXP Semiconductors MCIMX6DP5AVT2AB Datasheet HTML 84Page - NXP Semiconductors MCIMX6DP5AVT2AB Datasheet HTML 85Page - NXP Semiconductors MCIMX6DP5AVT2AB Datasheet HTML 86Page - NXP Semiconductors MCIMX6DP5AVT2AB Datasheet HTML 87Page - NXP Semiconductors MCIMX6DP5AVT2AB Datasheet HTML 88Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 84 / 166 page
background image
i.MX 6DualPlus/6QuadPlus Automotive Applications Processors, Rev. 3, 11/2018
84
NXP Semiconductors
Electrical Characteristics
4.12.5.1.2
MII Transmit Signal Timing
(ENET_TX_DATA3,2,1,0, ENET_TX_EN, ENET_TX_ER, and ENET_TX_CLK)
The transmitter functions correctly up to an ENET_TX_CLK maximum frequency of 25 MHz + 1%.
There is no minimum frequency requirement. Additionally, the processor clock frequency must exceed
twice the ENET_TX_CLK frequency.
Figure 43 shows MII transmit signal timings. Table 54 describes the timing parameters (M5–M8) shown
in the figure.
Figure 43. MII Transmit Signal Timing Diagram
1 ENET_TX_EN, ENET_TX_CLK, and ENET0_TXD0 have the same timing in 10-Mbps 7-wire interface mode.
4.12.5.1.3
MII Asynchronous Inputs Signal Timing (ENET_CRS and ENET_COL)
Figure 44 shows MII asynchronous input timings. Table 55 describes the timing parameter (M9) shown in
the figure.
Figure 44. MII Async Inputs Timing Diagram
Table 54. MII Transmit Signal Timing
ID
Characteristic1
Min
Max
Unit
M5
ENET_TX_CLK to ENET_TX_DATA3,2,1,0, ENET_TX_EN,
ENET_TX_ER invalid
5—
ns
M6
ENET_TX_CLK to ENET_TX_DATA3,2,1,0, ENET_TX_EN,
ENET_TX_ER valid
—20
ns
M7
ENET_TX_CLK pulse width high
35%
65%
ENET_TX_CLK period
M8
ENET_TX_CLK pulse width low
35%
65%
ENET_TX_CLK period
ENET_TX_CLK (input)
ENET_TX_DATA3,2,1,0
M7
M8
M5
M6
ENET_TX_ER
ENET_TX_EN
(outputs)
ENET_CRS, ENET_COL
M9



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com