công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCIMX6DP5AVT2AB bảng dữ liệu(PDF) 51 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện MCIMX6DP5AVT2AB
Giải thích chi tiết về linh kiện  i.MX 6DualPlus/6QuadPlus Automotive Applications Processors
PDF  166 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

MCIMX6DP5AVT2AB bảng dữ liệu(HTML) 51 Page - NXP Semiconductors

Back Button MCIMX6DP5AVT2AB Datasheet HTML 47Page - NXP Semiconductors MCIMX6DP5AVT2AB Datasheet HTML 48Page - NXP Semiconductors MCIMX6DP5AVT2AB Datasheet HTML 49Page - NXP Semiconductors MCIMX6DP5AVT2AB Datasheet HTML 50Page - NXP Semiconductors MCIMX6DP5AVT2AB Datasheet HTML 51Page - NXP Semiconductors MCIMX6DP5AVT2AB Datasheet HTML 52Page - NXP Semiconductors MCIMX6DP5AVT2AB Datasheet HTML 53Page - NXP Semiconductors MCIMX6DP5AVT2AB Datasheet HTML 54Page - NXP Semiconductors MCIMX6DP5AVT2AB Datasheet HTML 55Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 51 / 166 page
background image
Electrical Characteristics
i.MX 6DualPlus/6QuadPlus Automotive Applications Processors, Rev. 3, 11/2018
NXP Semiconductors
51
4.8.1
GPIO Output Buffer Impedance
Table 34 shows the GPIO output buffer impedance (OVDD 1.8 V).
Table 35 shows the GPIO output buffer impedance (OVDD 3.3 V).
Table 34. GPIO Output Buffer Average Impedance (OVDD 1.8 V)
Parameter
Symbol
Drive Strength (DSE)
Typ Value
Unit
Output Driver
Impedance
Rdrv
001
010
011
100
101
110
111
260
130
90
60
50
40
33
Ω
Table 35. GPIO Output Buffer Average Impedance (OVDD 3.3 V)
Parameter
Symbol
Drive Strength (DSE)
Typ Value
Unit
Output Driver
Impedance
Rdrv
001
010
011
100
101
110
111
150
75
50
37
30
25
20
Ω



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com