công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCA8530DUG bảng dữ liệu(PDF) 39 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện PCA8530DUG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Automotive 36 횞 4 LCD segment driver
PDF  53 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

PCA8530DUG bảng dữ liệu(HTML) 39 Page - NXP Semiconductors

Back Button PCA8530DUG Datasheet HTML 35Page - NXP Semiconductors PCA8530DUG Datasheet HTML 36Page - NXP Semiconductors PCA8530DUG Datasheet HTML 37Page - NXP Semiconductors PCA8530DUG Datasheet HTML 38Page - NXP Semiconductors PCA8530DUG Datasheet HTML 39Page - NXP Semiconductors PCA8530DUG Datasheet HTML 40Page - NXP Semiconductors PCA8530DUG Datasheet HTML 41Page - NXP Semiconductors PCA8530DUG Datasheet HTML 42Page - NXP Semiconductors PCA8530DUG Datasheet HTML 43Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 39 / 53 page
background image
NXP Semiconductors
PCA8551
Automotive 36 × 4 LCD segment driver
VDD = 1.8 V to 5.5 V; VSS = 0 V; Tamb = -40 °C to +105 °C; unless otherwise specified; all timing values are valid within the
operating supply voltage and Tamb range and are referenced to VIL and VIH with an input voltage swing of VSS to VDD.
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
tsu(CE_N)
CE_N set-up time
30
-
-
ns
th(CE_N)
CE_N hold time
10
-
-
ns
trec(CE_N)
CE_N recovery time
70
-
-
ns
Pin SDIO
tsu
set-up time
write data
5
-
-
ns
th
hold time
write data
50
-
-
ns
td(R)SDIO
SDIO read delay time
CL = 50 pF
-
-
150
ns
tdis(SDIO)
SDIO disable time
no load
-
-
50
ns
tt(SDI-SDO) transition time from SDI to
SDO
write to read mode
0
-
-
ns
Table 20. SPI-bus characteristics...continued
aaa-012166
CE
SCL
SDIO
SDIO
SA2
RA0
b7
b6
b0
SDI
b7
b6
b0
b7
b6
b0
SDO
READ
WRITE
high-Z
R/W
tsu(CE_N)
trec(CE_N)
tr
tf
tHIGH
tLOW
tsu
td(R)SDIO
tdis(SDIO)
tt(SDI-SDO)
th
th(CE_N)
80 %
20 %
Figure 29. SPI-bus timing waveforms
PCA8551
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2021. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 3.1 — 3 May 2021
39 / 53



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com