công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCA8530DUG bảng dữ liệu(PDF) 24 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện PCA8530DUG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Automotive 36 횞 4 LCD segment driver
PDF  53 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

PCA8530DUG bảng dữ liệu(HTML) 24 Page - NXP Semiconductors

Back Button PCA8530DUG Datasheet HTML 20Page - NXP Semiconductors PCA8530DUG Datasheet HTML 21Page - NXP Semiconductors PCA8530DUG Datasheet HTML 22Page - NXP Semiconductors PCA8530DUG Datasheet HTML 23Page - NXP Semiconductors PCA8530DUG Datasheet HTML 24Page - NXP Semiconductors PCA8530DUG Datasheet HTML 25Page - NXP Semiconductors PCA8530DUG Datasheet HTML 26Page - NXP Semiconductors PCA8530DUG Datasheet HTML 27Page - NXP Semiconductors PCA8530DUG Datasheet HTML 28Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 53 page
background image
NXP Semiconductors
PCA8551
Automotive 36 × 4 LCD segment driver
aaa-011871
state 1
COM0
(b) Resultant waveforms
at LCD segment.
LCD segments
state 2
COM1
state 1
state 2
COM2
(a) Waveforms at driver.
COM3
SEGn
SEGn+1
SEGn+2
SEGn+3
Tfr
VSS
VLCD
2VLCD/3
VLCD/3
VSS
VLCD
2VLCD/3
VLCD/3
VSS
VLCD
2VLCD/3
VLCD/3
VSS
VLCD
2VLCD/3
VLCD/3
VSS
VLCD
2VLCD/3
VLCD/3
VSS
VLCD
2VLCD/3
VLCD/3
VSS
VLCD
2VLCD/3
VLCD/3
0 V
VLCD
2VLCD/3
-2V LCD/3
VLCD/3
- VLCD/3
- VLCD
0 V
VLCD
2VLCD/3
-2V LCD/3
VLCD/3
- VLCD/3
- VLCD
VSS
VLCD
2VLCD/3
VLCD/3
Vstate1(t) = VSEGn(t) - VCOM0(t).
Von(RMS) = 0.577VLCD.
Vstate2(t) = VSEGn(t) - VCOM1(t).
Voff(RMS) = 0.333VLCD.
Figure 16. Waveforms for the 1:4 multiplex drive mode with 1⁄3 bias
8.3 Backplane and segment outputs
PCA8551
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2021. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 3.1 — 3 May 2021
24 / 53



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com