công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ICS85314AM-01 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Integrated Circuit Systems

tên linh kiện ICS85314AM-01
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW SKEW, 1-TO-5 DIFFERENTIAL-TO-2.5V/3.3V LVPECL FANOUT BUFFER
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ICST [Integrated Circuit Systems]
Trang chủ  http://www.icst.com
Logo ICST - Integrated Circuit Systems

ICS85314AM-01 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Integrated Circuit Systems

Back Button ICS85314AM-01 Datasheet HTML 2Page - Integrated Circuit Systems ICS85314AM-01 Datasheet HTML 3Page - Integrated Circuit Systems ICS85314AM-01 Datasheet HTML 4Page - Integrated Circuit Systems ICS85314AM-01 Datasheet HTML 5Page - Integrated Circuit Systems ICS85314AM-01 Datasheet HTML 6Page - Integrated Circuit Systems ICS85314AM-01 Datasheet HTML 7Page - Integrated Circuit Systems ICS85314AM-01 Datasheet HTML 8Page - Integrated Circuit Systems ICS85314AM-01 Datasheet HTML 9Page - Integrated Circuit Systems ICS85314AM-01 Datasheet HTML 10Page - Integrated Circuit Systems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 15 page
background image
85314AG-01
www.icst.com/products/hiperclocks.html
REV. B JUNE 21, 2002
6
Integrated
Circuit
Systems, Inc.
ICS85314-01
LOW SKEW, 1-TO-5
DIFFERENTIAL-TO-2.5V/3.3V LVPECL FANOUT BUFFER
PRELIMINARY
SCOPE
Qx
nQx
LVPECL
PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION
V
CC
OUTPUT LOAD TEST CIRCUIT
V
CC = 2V
V
EE = -1.8V to -0.375V
DIFFERENTIAL INPUT LEVEL
V
CMR
Cross Points
V
PP
nCLK
CLK
V
EE
V
CC



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com