công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ICS85314AM-01 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Integrated Circuit Systems

tên linh kiện ICS85314AM-01
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW SKEW, 1-TO-5 DIFFERENTIAL-TO-2.5V/3.3V LVPECL FANOUT BUFFER
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ICST [Integrated Circuit Systems]
Trang chủ  http://www.icst.com
Logo ICST - Integrated Circuit Systems

ICS85314AM-01 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Integrated Circuit Systems

  ICS85314AM-01 Datasheet HTML 1Page - Integrated Circuit Systems ICS85314AM-01 Datasheet HTML 2Page - Integrated Circuit Systems ICS85314AM-01 Datasheet HTML 3Page - Integrated Circuit Systems ICS85314AM-01 Datasheet HTML 4Page - Integrated Circuit Systems ICS85314AM-01 Datasheet HTML 5Page - Integrated Circuit Systems ICS85314AM-01 Datasheet HTML 6Page - Integrated Circuit Systems ICS85314AM-01 Datasheet HTML 7Page - Integrated Circuit Systems ICS85314AM-01 Datasheet HTML 8Page - Integrated Circuit Systems ICS85314AM-01 Datasheet HTML 9Page - Integrated Circuit Systems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 15 page
background image
85314AG-01
www.icst.com/products/hiperclocks.html
REV. B JUNE 21, 2002
5
Integrated
Circuit
Systems, Inc.
ICS85314-01
LOW SKEW, 1-TO-5
DIFFERENTIAL-TO-2.5V/3.3V LVPECL FANOUT BUFFER
PRELIMINARY
TABLE 4D. LVPECL DC CHARACTERISTICS, V
CC = 2.375V
TO
3.8V, V
EE = 0V, T
A
= -40°C TO 85°C
TABLE 5. AC CHARACTERISTICS, V
CC = 2.375V
TO
3.8V, V
EE = 0V, T
A
= -40°C TO 85°C
l
o
b
m
y
Sr
e
t
e
m
a
r
a
Ps
n
o
i
t
i
d
n
o
C
t
s
e
Tm
u
m
i
n
i
Ml
a
c
i
p
y
Tm
u
m
i
x
a
Ms
t
i
n
U
f
X
A
M
y
c
n
e
u
q
e
r
F
t
u
p
t
u
O
0
5
6z
H
M
p
t
H
L
,
y
a
l
e
D
n
o
i
t
a
g
a
p
o
r
P
h
g
i
H
o
t
w
o
L
;
0
K
L
C
n
,
0
K
L
C
1
E
T
O
N
ƒ
≤
z
H
M
0
5
60
.
11
.
2s
n
2
E
T
O
N
;
1
K
L
C
ƒ
≤
z
H
M
0
5
20
.
11
.
2s
n
t
)
o
(
k
s5
,
3
E
T
O
N
;
w
e
k
S
t
u
p
t
u
O
0
5s
p
t
)
p
p
(
k
s5
,
4
E
T
O
N
;
w
e
k
S
t
r
a
P
-
o
t
-
t
r
a
P
0
0
4s
p
t
R
e
m
i
T
e
s
i
R
t
u
p
t
u
Oz
H
M
0
5
@
%
0
8
o
t
%
0
20
0
20
0
7s
p
t
F
e
m
i
T
ll
a
F
t
u
p
t
u
Oz
H
M
0
5
@
%
0
8
o
t
%
0
20
0
20
0
7s
p
c
d
oe
l
c
y
C
y
t
u
D
t
u
p
t
u
O
0
K
L
C
n
,
0
K
L
C
ƒ
≤
z
H
M
0
5
65
45
5%
1
K
L
C
ƒ
≤
z
H
M
0
5
25
45
5%
.
e
s
i
w
r
e
h
t
o
d
e
t
o
n
s
s
e
l
n
u
z
H
M
0
5
2
t
a
d
e
r
u
s
a
e
m
s
r
e
t
e
m
a
r
a
p
ll
A
r
e
t
t
ij
d
d
a
t
o
n
s
e
o
d
t
r
a
p
e
h
T
.
t
u
p
t
u
o
e
h
t
n
o
r
e
t
t
ij
e
h
t
l
a
u
q
e
ll
i
w
t
u
p
n
i
e
h
t
n
o
r
e
t
t
ij
e
l
c
y
c
-
o
t
-
e
l
c
y
c
e
h
T
.
t
n
i
o
p
g
n
i
s
s
o
r
c
t
u
p
t
u
o
l
a
i
t
n
e
r
e
f
f
i
d
e
h
t
o
t
t
n
i
o
p
g
n
i
s
s
o
r
c
t
u
p
n
i
l
a
i
t
n
e
r
e
f
f
i
d
e
h
t
m
o
r
f
d
e
r
u
s
a
e
M
:
1
E
T
O
N
V
m
o
r
f
d
e
r
u
s
a
e
M
:
2
E
T
O
N
C
C
.
t
n
i
o
p
g
n
i
s
s
o
r
c
t
u
p
t
u
o
l
a
i
t
n
e
r
e
f
f
i
d
e
h
t
o
t
t
n
i
o
p
g
n
i
s
s
o
r
c
t
u
p
n
i
2
/
.
s
n
o
i
t
i
d
n
o
c
d
a
o
l
l
a
u
q
e
h
t
i
w
d
n
a
e
g
a
t
l
o
v
y
l
p
p
u
s
e
m
a
s
e
h
t
t
a
s
t
u
p
t
u
o
n
e
e
w
t
e
b
w
e
k
s
s
a
d
e
n
i
f
e
D
:
3
E
T
O
N
.
s
t
n
i
o
p
s
s
o
r
c
l
a
i
t
n
e
r
e
f
f
i
d
t
u
p
t
u
o
e
h
t
t
a
d
e
r
u
s
a
e
M
s
e
g
a
t
l
o
v
y
l
p
p
u
s
e
m
a
s
e
h
t
t
a
g
n
i
t
a
r
e
p
o
s
e
c
i
v
e
d
t
n
e
r
e
f
f
i
d
n
o
s
t
u
p
t
u
o
n
e
e
w
t
e
b
w
e
k
s
s
a
d
e
n
i
f
e
D
:
4
E
T
O
N
d
e
r
u
s
a
e
m
e
r
a
s
t
u
p
t
u
o
e
h
t
,
e
c
i
v
e
d
h
c
a
e
n
o
s
t
u
p
n
i
f
o
e
p
y
t
e
m
a
s
e
h
t
g
n
i
s
U
.
s
n
o
i
t
i
d
n
o
c
d
a
o
l
l
a
u
q
e
h
t
i
w
d
n
a
.
s
t
n
i
o
p
s
s
o
r
c
l
a
i
t
n
e
r
e
f
f
i
d
e
h
t
t
a
.
5
6
d
r
a
d
n
a
t
S
C
E
D
E
J
h
t
i
w
e
c
n
a
d
r
o
c
c
a
n
i
d
e
n
i
f
e
d
s
i
r
e
t
e
m
a
r
a
p
s
i
h
T
:
5
E
T
O
N
l
o
b
m
y
Sr
e
t
e
m
a
r
a
Ps
n
o
i
t
i
d
n
o
C
t
s
e
Tm
u
m
i
n
i
Ml
a
c
i
p
y
Tm
u
m
i
x
a
Ms
t
i
n
U
V
H
O
1
E
T
O
N
;
e
g
a
t
l
o
V
h
g
i
H
t
u
p
t
u
OV
C
C
4
.
1
-V
C
C
0
.
1
-V
V
L
O
1
E
T
O
N
;
e
g
a
t
l
o
V
w
o
L
t
u
p
t
u
OV
C
C
0
.
2
-V
C
C
7
.
1
-V
V
G
N
I
W
S
g
n
i
w
S
e
g
a
t
l
o
V
t
u
p
t
u
O
k
a
e
P
-
o
t
-
k
a
e
P
6
.
00
.
1V
0
5
h
t
i
w
d
e
t
a
n
i
m
r
e
t
s
t
u
p
t
u
O
:
1
E
T
O
N
Ω
V
o
t
C
C
.
V
2
-



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com