| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MPC7445 bảng dữ liệu(PDF) 35 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MPC7445 bảng dữ liệu(HTML) 35 Page - NXP Semiconductors |
|
35 / 56 page ![]() MPC7447A RISC Microprocessor Hardware Specifications, Rev. 5 Freescale Semiconductor 35 System Design Information 01100 8.5x 2x 638 (1276) 706 (1412) 850 (1700) 1131 (2261) 1420 (2833) 01111 9x 2x 603 (1200) 675 (1350) 747 (1494) 900 (1800) 1197 (2394) 01110 9.5x 2x 637 (1266) 713 (1524) 789 (1578) 950 (1900) 1264 (2528) 10101 10x 2x 670 (1333) 750 (1500) 830 (1660) 1000 (2000) 1330 (2667) 10001 10.5x 2x 704 (1400) 788 (1876) 872 (1744) 1050 (2100) 1397 (2793) 10011 11x 2x 737 (1466) 825 (1650) 913 (1826) 1100 (2200) 00000 11.5x 2x 771 (532) 863 (1726) 955 (1910) 1150 (2300) 10111 12x 2x 600 (1200) 804 (1600) 900 (1800) 996 (1992) 1200 (2400) 11111 12.5x 2x 625 (1200) 838 (1666) 938 (1876) 1038 (2076) 1250 (2500) 01011 13x 2x 650 (1300) 871 (1730) 975 (1950) 1079 (2158) 1300 (2600) 11100 13.5x 2x 675 (1350) 905 (1800) 1013 (2026) 1121 (2242) 1350 (2700) 11001 14x 2x 700 (1400) 938 (1866) 1050 (2100) 1162 (2324) 1400 (2800) 00011 15x 2x 750 (1500) 1005 (2000) 1125 (2250) 1245 (2490) 11011 16x 2x 800 (1600) 1072 (2132) 1200 (2400) 1328 (2656) 00001 17x 2x 850 (1900) 1139 (2264) 1275 (2550) 1411 (2822) 00101 18x 2x 900 (1800) 1206 (2400) 1350 (2700) 00111 20x 2x 660 (1334) 1000 (2000) 1340 (2664) 01001 21x 2x 693 (1400) 1050 (2100) 1407 (2797) Table 13. MPC7447A Microprocessor PLL Configuration Example for 1420-MHz Parts (continued) PLL_ CFG[0:4] Example Bus-to-Core Frequency in MHz (VCO Frequency in MHz) Bus-to- Core Multiplier Core-to- VCO Multiplier Bus (SYSCLK) Frequency 33 MHz 50 MHz 67 MHz 75 MHz 83 MHz 100 MHz 133 MHz 167 MHz |