| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AS3820 bảng dữ liệu(PDF) 47 Page - Dialog Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AS3820 bảng dữ liệu(HTML) 47 Page - Dialog Semiconductor |
|
47 / 52 page ![]() AS3820 16-Channel White LED Controller for LCD Backlight Rev. 1.1 Datasheet © 2019 Dialog Semiconductor www.dialog-semiconductor.com 47 of 52 05-Feb-2019 Addr Name <D7> <D6> <D5> <D4> <D3> <D2> <D1> <D0> Default 0x30 PWM 14delLSB pwm14 del7 pwm14 del6 pwm14 del5 pwm14 del4 pwm14 del3 pwm14 del2 pwm14 del1 pwm14 del0 0x00 0x31 PWM- 14delMSB 0 0 0 0 pwm14 del11 pwm14 del10 pwm14 del9 pwm14 del8 0x00 0x32 PWM 15delLSB pwm15 del7 pwm15 del6 pwm15 del5 pwm15 del4 pwm15 del3 pwm15 del2 pwm15 del1 pwm15 del0 0x00 0x33 PWM- 15delMSB 0 0 0 0 pwm15 del11 pwm15 del10 pwm15 del9 pwm15 del8 0x00 0x34 PWM 16delLSB pwm16 del7 pwm16 del6 pwm16 del5 pwm16 del4 pwm16 del3 pwm16 del2 pwm16 del1 pwm16 del0 0x00 0x35 PWM- 16delMSB 0 0 0 0 pwm16 del11 pwm16 del10 pwm16 del9 pwm16 del8 0x00 0x36 LOCKUN- LOCK Magic Byte 0x00 0x37 PWM1htLSB pwm1 ht7 pwm1 ht6 pwm1 ht5 pwm1 ht4 pwm1 ht3 pwm1 ht2 pwm1 ht1 pwm1 ht0 0x00 0x38 PWM1htMSB 0 0 0 0 pwm1 ht11 pwm1 ht10 pwm1 ht9 pwm1 ht8 0x00 0x39 PWM2htLSB ht pwm2 ht6 pwm2 ht5 pwm2 ht4 pwm2 ht3 pwm2 ht2 pwm2 ht1 pwm2 ht0 0x00 0x3A PWM2htMSB 0 0 0 0 pwm2 ht11 pwm2 ht10 pwm2 ht9 pwm2 ht8 0x00 0x3B PWM3htLSB pwm3 ht7 pwm3 ht6 pwm3 ht5 pwm3 ht4 pwm3 ht3 pwm3 ht2 pwm3 ht1 pwm3 ht0 0x00 0x3C PWM3htMSB 0 0 0 0 pwm3 ht11 pwm3 ht10 pwm3 ht9 pwm3 ht8 0x00 0x3D PWM4htLSB pwm4 ht7 pwm4 ht6 pwm4 ht5 pwm4 ht4 pwm4 ht3 pwm4 ht2 pwm4 ht1 pwm4 ht0 0x00 0x3E PWM4htMSB 0 0 0 0 pwm4 ht11 pwm4 ht10 pwm4 ht9 pwm4 ht8 0x00 0x3F PWM5htLSB pwm5 ht7 pwm5 ht6 pwm5 ht5 pwm5 ht4 pwm5 ht3 pwm5 ht2 pwm5 ht1 pwm5 ht0 0x00 0x40 PWM5htMSB 0 0 0 0 pwm5 ht11 pwm5 ht10 pwm5 ht9 pwm5 ht8 0x00 0x41 PWM6htLSB pwm6 ht7 pwm6 ht6 pwm6 ht5 pwm6 ht4 pwm6 ht3 pwm6 ht2 pwm6 ht1 pwm6 ht0 0x00 0x42 PWM6htMSB 0 0 0 0 pwm6 ht11 pwm6 ht10 pwm6 ht9 pwm6 ht8 0x00 0x43 PWM7htLSB pwm7 ht7 pwm7 ht6 pwm7 ht5 pwm7 ht4 pwm7 ht3 pwm7 ht2 pwm7 ht1 pwm7 ht0 0x00 0x44 PWM7htMSB 0 0 0 0 pwm7 ht11 pwm7 ht10 pwm7 ht9 pwm7 ht8 0x00 0x45 PWM8htLSB pwm8 ht7 pwm8 ht6 pwm8 ht5 pwm8 ht4 pwm8 ht3 pwm8 ht2 pwm8 ht1 pwm8 ht0 0x00 0x46 PWM8htMSB 0 0 0 0 pwm8 ht11 pwm8 ht10 pwm8 ht9 pwm8 ht8 0x00 |