| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AS3820 bảng dữ liệu(PDF) 46 Page - Dialog Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AS3820 bảng dữ liệu(HTML) 46 Page - Dialog Semiconductor |
|
46 / 52 page ![]() AS3820 16-Channel White LED Controller for LCD Backlight Rev. 1.1 Datasheet © 2019 Dialog Semiconductor www.dialog-semiconductor.com 46 of 52 05-Feb-2019 Addr Name <D7> <D6> <D5> <D4> <D3> <D2> <D1> <D0> Default 0x1A PWM3delLSB pwm3 del7 pwm3 del6 pwm3 del5 pwm3 del4 pwm3 del3 pwm3 del2 pwm3 del1 pwm3 del0 0x00 0x1B PWM3delMSB 0 0 0 0 pwm3 del11 pwm3 del10 pwm3 del9 pwm3 del8 0x00 0x1C PWM4delLSB pwm4 del7 pwm4 del6 pwm4 del5 pwm4 del4 pwm4 del3 pwm4 del2 pwm4 del1 pwm4 del0 0x00 0x1D PWM4delMSB 0 0 0 0 pwm4 del11 pwm4 del10 pwm4 del9 pwm4 del8 0x00 0x1E PWM5delLSB pwm5 del7 pwm5 del6 pwm5 del5 pwm5 del4 pwm5 del3 pwm5 del2 pwm5 del1 pwm5 del0 0x00 0x1F PWM5delMSB 0 0 0 0 pwm5 del11 pwm5 del10 pwm5 del9 pwm5 del8 0x00 0x20 PWM6delLSB pwm6 del7 pwm6 del6 pwm6 del5 pwm6 del4 pwm6 del3 pwm6 del2 pwm6 del1 pwm6 del0 0x00 0x21 PWM6delMSB 0 0 0 0 pwm6 del11 pwm6 del10 pwm6 del9 pwm6 del8 0x00 0x22 PWM7delLSB pwm7 del7 pwm7 del6 pwm7 del5 pwm7 del4 pwm7 del3 pwm7 del2 pwm7 del1 pwm7 del0 0x00 0x23 PWM7delMSB 0 0 0 0 pwm7 del11 pwm7 del10 pwm7 del9 pwm7 del8 0x00 0x24 PWM8delLSB pwm8 del7 pwm8 del6 pwm8 del5 pwm8 del4 pwm8 del3 pwm8 del2 pwm8 del1 pwm8 del0 0x00 0x25 PWM8delMSB 0 0 0 0 pwm8 del11 pwm8 del10 pwm8 del9 pwm8 del8 0x00 0x26 PWM9delLSB pwm9 del7 pwm9 del6 pwm9 del5 pwm9 del4 pwm9 del3 pwm9 del2 pwm9 del1 pwm9 del0 0x00 0x27 PWM9delMSB 0 0 0 0 pwm9 del11 pwm9 del10 pwm9 del9 pwm9 del8 0x00 0x28 PWM 10delLSB pwm10 del7 pwm10 del6 pwm10 del5 pwm10 del4 pwm10 del3 pwm10 del2 pwm10 del1 pwm10 del0 0x00 0x29 PW10delMSB 0 0 0 0 pwm10 del11 pwm10 del10 pwm10 del9 pwm10 del8 0x00 0x2A PWM 11delLSB pwm11 del7 pwm11 del6 pwm11 del5 pwm11 del4 pwm11 del3 pwm11 del2 pwm11 del1 pwm11 del0 0x00 0x2B PWM 11delMSB 0 0 0 0 pwm11 del11 pwm11 del10 pwm11 del9 pwm11 del8 0x00 0x2C PWM 12delLSB pwm12 del7 pwm12 del6 pwm12 del5 pwm12 del4 pwm12 del3 pwm12 del2 pwm12 del1 pwm12 del0 0x00 0x2D PW12delMSB 0 0 0 0 pwm12 del11 pwm12 del10 pwm12 del9 pwm12 del8 0x00 0x2E PWM 13delLSB pwm13 del7 pwm13 del6 pwm13 del5 pwm13 del4 pwm13 del3 pwm13 del2 pwm13 del1 pwm13 del0 0x00 0x2F PW13delMSB 0 0 0 0 pwm13 del11 pwm13 del10 pwm13 del9 pwm13 del8 0x00 |