công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HMC1082CHIP bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - Analog Devices

tên linh kiện HMC1082CHIP
Giải thích chi tiết về linh kiện  5.5 GHz to 18 GHz, GaAs, pHEMT, MMIC, Medium Power Amplifier
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

HMC1082CHIP bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - Analog Devices

Back Button HMC1082CHIP Datasheet HTML 7Page - Analog Devices HMC1082CHIP Datasheet HTML 8Page - Analog Devices HMC1082CHIP Datasheet HTML 9Page - Analog Devices HMC1082CHIP Datasheet HTML 10Page - Analog Devices HMC1082CHIP Datasheet HTML 11Page - Analog Devices HMC1082CHIP Datasheet HTML 12Page - Analog Devices HMC1082CHIP Datasheet HTML 13Page - Analog Devices HMC1082CHIP Datasheet HTML 14Page - Analog Devices HMC1082CHIP Datasheet HTML 15Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 15 page
background image
Data Sheet
HMC1082CHIP
Rev. B | Page 15 of 15
OUTLINE DIMENSIONS
*This die utilizes fragile air bridges. Any pickup tools used must not contact this area.
1.050
0.505
0.196
0.174
0.087
0.784
0.493
0.199
0.117
0.145
2.190
1.830
0.592
0.215
0.217
0.217
0.477
0.490
0.111
TOP VIEW
(CIRCUIT SIDE)
*AIR BRIDGE
AREA
1
5
2
3
4
6
0.099
0.145
0.121
0.171
0.328
0.429
0.201
0.201
0.183
0.169 0.166
Figure 40. 6-Pad Bare Die [CHIP]
(C-6-13)
Dimensions shown in millimeters
ORDERING GUIDE
Model1
Temperature Range
Package Description
Package Option
HMC1082C-KIT
−55°C to +85°C
6-Pad Bare Die [CHIP]
C-6-13
HMC1082CHIP
−55°C to +85°C
6-Pad Bare Die [CHIP]
C-6-13
1
The HMC1082CHIP and HMC1082C-KIT are RoHS compliant parts.
©2019–2020 Analog Devices, Inc. All rights reserved. Trademarks and
registered trademarks are the property of their respective owners.
D20651-8/20(B)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com