công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HMC1082CHIP bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Analog Devices

tên linh kiện HMC1082CHIP
Giải thích chi tiết về linh kiện  5.5 GHz to 18 GHz, GaAs, pHEMT, MMIC, Medium Power Amplifier
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

HMC1082CHIP bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Analog Devices

Back Button HMC1082CHIP Datasheet HTML 7Page - Analog Devices HMC1082CHIP Datasheet HTML 8Page - Analog Devices HMC1082CHIP Datasheet HTML 9Page - Analog Devices HMC1082CHIP Datasheet HTML 10Page - Analog Devices HMC1082CHIP Datasheet HTML 11Page - Analog Devices HMC1082CHIP Datasheet HTML 12Page - Analog Devices HMC1082CHIP Datasheet HTML 13Page - Analog Devices HMC1082CHIP Datasheet HTML 14Page - Analog Devices HMC1082CHIP Datasheet HTML 15Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 15 page
background image
Data Sheet
HMC1082CHIP
Rev. B | Page 11 of 15
0
–80
5.5
18.0
FREQUENCY (GHz)
+85°C
+25°C
–55°C
8.0
10.5
13.0
15.5
–70
–60
–50
–40
–30
–20
–10
Figure 32. Reverse Isolation vs. Frequency for Various Temperatures,
VDD = 5 V, IDQ = 220 mA
10
100
1k
10k
100k
1M
10M
–70
–170
OFFSET FREQUENCY (Hz)
–160
–150
–140
–130
–120
–110
–100
–90
–80
Figure 33. Phase Noise vs. Offset Frequency, RF Frequency = 8 GHz,
RF Input Power = 3 dBm (P1dB)
GATE SUPPLY VOLTAGE (V)
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
–1.20 –1.16 –1.12 –1.08 –1.04 –1.00 –0.96 –0.92 –0.88 –0.84 –0.80
Figure 34. Quiescent Drain Supply Current vs. Gate Supply Voltage



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com