công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

JL139SCA bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor.
tên linh kiện JL139SCA
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Power Low Offset Voltage Quad Comparators
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NSC [National Semiconductor (TI)]
Trang chủ  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

JL139SCA bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - National Semiconductor (TI)

Back Button JL139SCA Datasheet HTML 2Page - National Semiconductor (TI) JL139SCA Datasheet HTML 3Page - National Semiconductor (TI) JL139SCA Datasheet HTML 4Page - National Semiconductor (TI) JL139SCA Datasheet HTML 5Page - National Semiconductor (TI) JL139SCA Datasheet HTML 6Page - National Semiconductor (TI) JL139SCA Datasheet HTML 7Page - National Semiconductor (TI) JL139SCA Datasheet HTML 8Page - National Semiconductor (TI) JL139SCA Datasheet HTML 9Page - National Semiconductor (TI) JL139SCA Datasheet HTML 10Page - National Semiconductor (TI) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 20 page
background image
LM139
JAN Electrical Characteristics (Continued)
DC Parameters (Continued)
The following conditions apply, unless otherwise specified.
−V
CC =0V
Symbol
Parameters
Conditions
Notes
Min
Max
Unit
Sub-
groups
CMRR
Tempco Screen
70
dB
I
IO
Tempco Screen
13
nA
I
IB
Tempco Screen
12
nA
AC Parameters
Symbol
Parameters
Conditions
Notes
Min
Max
Unit
Sub-
groups
t
RLH
Response Time: Low-to-High
+V
CC = 5V, VI = 100mV,
R
L = 5.1K
Ω,V
OD = 5mV
5.0
µS
7, 8B
7.0
µS
8A
+V
CC = 5V, VI = 100mV,
R
L = 5.1K
Ω,V
OD = 50mV
0.8
µS
7, 8B
1.2
µS
8A
t
RHL
Response Time: High-to-Low
+V
CC = 5V, VI = 100mV,
R
L = 5.1K
Ω,V
OD = 5mV
2.5
µS
7, 8B
3.0
µS
8A
+V
CC = 5V, VI = 100mV,
R
L = 5.1K
Ω,V
OD = 50mV
0.8
µS
7, 8B
1.0
µS
8A
C
S
Channel Separation
+V
CC = 20V, -VCC = -10V,
AtoB
80
dB
7
+V
CC = 20V, -VCC = -10V,
AtoC
80
dB
7
+V
CC = 20V, -VCC = -10V,
AtoD
80
dB
7
+V
CC = 20V, -VCC = -10V,
BtoA
80
dB
7
+V
CC = 20V, -VCC = -10V,
BtoC
80
dB
7
+V
CC = 20V, -VCC = -10V,
BtoD
80
dB
7
+V
CC = 20V, -VCC = -10V,
CtoA
80
dB
7
+V
CC = 20V, -VCC = -10V,
CtoB
80
dB
7
+V
CC = 20V, -VCC = -10V,
CtoD
80
dB
7
+V
CC = 20V, -VCC = -10V,
DtoA
80
dB
7
+V
CC = 20V, -VCC = -10V,
DtoB
80
dB
7
+V
CC = 20V, -VCC = -10V,
DtoC
80
dB
7
V
LAT
Voltage Latch (Logical "1"
Input)
+V
CC = 5V, VI = 10V,
I
O = 4mA
0.4
V
9
www.national.com
6



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com