công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

JL139SCA bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor.
tên linh kiện JL139SCA
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Power Low Offset Voltage Quad Comparators
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NSC [National Semiconductor (TI)]
Trang chủ  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

JL139SCA bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - National Semiconductor (TI)

  JL139SCA Datasheet HTML 1Page - National Semiconductor (TI) JL139SCA Datasheet HTML 2Page - National Semiconductor (TI) JL139SCA Datasheet HTML 3Page - National Semiconductor (TI) JL139SCA Datasheet HTML 4Page - National Semiconductor (TI) JL139SCA Datasheet HTML 5Page - National Semiconductor (TI) JL139SCA Datasheet HTML 6Page - National Semiconductor (TI) JL139SCA Datasheet HTML 7Page - National Semiconductor (TI) JL139SCA Datasheet HTML 8Page - National Semiconductor (TI) JL139SCA Datasheet HTML 9Page - National Semiconductor (TI) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 20 page
background image
LM139
JAN Electrical Characteristics
DC Parameters
The following conditions apply, unless otherwise specified.
−V
CC =0V
Symbol
Parameters
Conditions
Notes
Min
Max
Unit
Sub-
groups
V
IO
Input Offset Voltage
+V
CC = 30V, VO = 15V
-5.0
5.0
mV
1
-7.0
7.0
mV
2, 3
+V
CC = 2V, -VCC = -28V,
V
O = -13V
-5.0
5.0
mV
1
-7.0
7.0
mV
2, 3
+V
CC = 5V, VO = 1.4V
-5.0
5.0
mV
1
-7.0
7.0
mV
2, 3
+V
CC = 2V, -VCC = -3V,
V
O = -1.6V
-5.0
5.0
mV
1
-7.0
7.0
mV
2, 3
I
IO
Input Offset Current
+V
CC = 30V, RS = 20K
Ω,
V
O = 15V
(Note 8)
-25
25
nA
1, 2
(Note 8)
-75
75
nA
3
+V
CC = 2V, -VCC = -28V,
R
S = 20K
Ω,V
O = -13V
(Note 8)
-25
25
nA
1, 2
(Note 8)
-75
75
nA
3
+V
CC = 5V, RS = 20K
Ω,
V
O = 1.4V
(Note 8)
-25
25
nA
1, 2
(Note 8)
-75
75
nA
3
+V
CC = 2V, -VCC = -3V,
R
S = 20K
Ω,V
O = -1.6V
(Note 8)
-25
25
nA
1, 2
(Note 8)
-75
75
nA
3
+/-I
IB
Input Bias Current
+V
CC = 30V, RS = 20K
Ω,
V
O = 15V
(Note 8)
-100
+0.1
nA
1, 2
(Note 8)
-200
+0.1
nA
3
+V
CC = 2V, -VCC = -28V,
R
S = 20K
Ω,V
O = -13V
(Note 8)
-100
+0.1
nA
1, 2
(Note 8)
-200
+0.1
nA
3
+V
CC = 5V, RS = 20K
Ω,
V
O = 1.4V
(Note 8)
-100
+0.1
nA
1, 2
(Note 8)
-200
+0.1
nA
3
+V
CC = 2V, -VCC = -3V,
R
S = 20K
Ω,V
O = -1.6V
(Note 8)
-100
+0.1
nA
1, 2
(Note 8)
-200
+0.1
nA
3
CMRR
Input Voltage Common Mode
Rejection
+V
CC = 30V
76
dB
1, 2, 3
+V
CC =5V
70
dB
1,2,3
I
CEX
Output Leakage
+V
CC = 30V, VO = +30V
1.0
µA
1, 2, 3
+I
IL
Input Leakage Current
+V
CC =36V,V+i= 34V,
V−i=0V
-500
500
nA
1, 2, 3
-I
IL
Input Leakage Current
+V
CC =36V,V+i=0V,
V−i=34V
-500
500
nA
1, 2, 3
V
OL
Logical "0" Output Voltage
+V
CC = 4.5V, IO = 4mA
0.4
V
1
0.7
V
2, 3
+V
CC = 4.5V, IO = 8mA
1.5
V
1
2.0
V
2, 3
I
CC
Power Supply Current
+V
CC = 5V, VID = 15mV
2.0
mA
1, 2
3.0
mA
3
+V
CC = 30V, VID = 15mV
3.0
mA
1, 2
4.0
mA
3
Delta V
IO /
Delta T
Temperature Coefficient of
Input Offset Voltage
25˚C
≤ T
A
≤ 125˚C
(Note 9)
-25
25
µV/˚C
2
-55˚C
≤ T
A
≤ 25˚C
(Note 9)
-25
25
µV/˚C
3
Delta I
IO /
Delta T
Temperature Coefficient of
Input Offset Current
25˚C
≤ T
A
≤ 125˚C
(Note 9)
-300
300
pA/˚C
2
-55˚C
≤ T
A
≤ 25˚C
(Note 9)
-400
400
pA/˚C
3
A
VS
Open Loop Voltage Gain
+V
CC=15V, RL=15K
Ω,
1V
≤ V
O
≤ 11V
(Note 10)
50
V/mV
4
(Note 10)
25
V/mV
5, 6
V
IO
Tempco Screen
4.0
mV
www.national.com
5



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com