công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MAX2829 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Maxim Integrated Products

tên linh kiện MAX2829
Giải thích chi tiết về linh kiện  On-Board Line Drivers and Voltage Reference
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MAXIM [Maxim Integrated Products]
Trang chủ  https://www.maximintegrated.com/en.html
Logo MAXIM - Maxim Integrated Products

MAX2829 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Maxim Integrated Products

Back Button MAX2829 Datasheet HTML 2Page - Maxim Integrated Products MAX2829 Datasheet HTML 3Page - Maxim Integrated Products MAX2829 Datasheet HTML 4Page - Maxim Integrated Products MAX2829 Datasheet HTML 5Page - Maxim Integrated Products MAX2829 Datasheet HTML 6Page - Maxim Integrated Products MAX2829 Datasheet HTML 7Page - Maxim Integrated Products MAX2829 Datasheet HTML 8Page - Maxim Integrated Products MAX2829 Datasheet HTML 9Page - Maxim Integrated Products MAX2829 Datasheet HTML 10Page - Maxim Integrated Products Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 13 page
background image
DESIGNATION
QTY
DESCRIPTION
C1
1
0.5pF ±0.1pF 0402 capacitor Murata GRM1555C1HR50B
C2
1
8.2pF ±0.1pF 0402 capacitor Murata GRM1555C1H8R2B
C3, C66
2
1.0μF ±10% 0402 capacitors Murata GRM155R60J105K
C4
1
1.0pF ±0.1pF 0402 capacitor Murata GJM1555C1H1R0B
C5, C7, C10, C11, C17, C18, C21, C22, C29,
C35, C37, C40, C42, C43, C45, C46, C50,
C52, C54, C59, C60
21
0.1μF ±10% 0402 capacitors Murata GRM1555R61A104K
C6, C9, C16, C19, C20, C23–C28, C30, C32,
C36, C38, C41, C56, C57, C58
19
0.01μF ±10% 0402 capacitors
Murata GRM155R71C103K
C12, C13
2
1.8pF ±0.1pF 0402 capacitors Murata GRM1555C1H1R8B
C14, C15
2
1.2pF ±0.1pF 0402 capacitors Murata GJM1555C1H1R2B
C33
1
560pF ±5% 0402 capacitor Murata GRM1555C1H561J
C34
1
150pF ±5% 0402 capacitor Murata GRM1555C1H151J
C39, C51, C53, C55
4
10μF ±20% tantalum capacitors—R case AVX TAJR106M006R
C47
1
100pF ±5% 0402 capacitor Murata GRM1555C1H101J
C65
1
0.5pF ±0.1pF 0201 capacitor Murata GJM0335C1ER50B
J1–J9
9
Connectors—SMA end-launch jack receptacles 0.062in
Johnson 142-0701-801
J12–J16, TP1–TP8, TP10–TP23
27
Test points 5000K-ND
J18
1
Connector DB25—right angle, male AMP 747238-4
JP21, JP22
2
1 x 3 headers, 3-pin in-line headers, 100 mils Sullins S1012-36-ND
L1
1
6.8nH ±5% 0402 inductor Murata LQG15HN6N8J00
L2
1
2.0nH ±0.2nH 0201 inductor Murata LQP03TN2N0C00
L6
1
3.6nH ±0.2nH 0402 inductor Murata LQP15MN3N6C00
L7
1
1.8nH ±0.1nH 0402 inductor Murata LQP15MN1N8B02
R1, R2, R6, R10, R16, R17, R22, R27
8
75Ω ±1% 0402 resistors
R3, R7, R18, R23, R25
5
10kΩ ±1% 0402 resistors
R4, R5, R21, R26
4
49.9Ω ±1% 0402 resistors
R8, R9, R12, R13, R19, R28, R29, R31, R32,
R36, R42, R44
12
0Ω ±1% 0402 resistors
R14
1
267Ω ±1% 0402 resistor
R15
1
11kΩ ±1% 0402 resistor
R20
1
620Ω ±0.01 0402 resistor
R24
1
300Ω ±0.01 0402 resistor
R34, R37
2
100kΩ ±1% 0402 resistors
R39–R41
3
100Ω ±1% 0402 resistors
R43
1
1kΩ ±1% 0402 resistor
T1
1
HHM1711D1 balun
TDK HHM1711D1
T2
1
HHM1732B1 balun
TDK HHM1732B1
U1, U5
2
Maxim MAX4447ESE
U2, U6
2
Maxim MAX4444ESE
U3
1
Maxim MAX6061BEUR
U4
1
Maxim MAX2828ETN, MAX2829ETN
U8, U9
2
TI SN74LVTH244ADBR
—
1
PCB: MAX2828/9 EVALUATION KIT



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com