công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CMD258 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Qorvo, Inc

tên linh kiện CMD258
Giải thích chi tiết về linh kiện  7.5-13 GHz High IP3 I/Q Mixer
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  QORVO [Qorvo, Inc]
Trang chủ  https://www.qorvo.com/
Logo QORVO - Qorvo, Inc

CMD258 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Qorvo, Inc

  CMD258 Datasheet HTML 1Page - Qorvo, Inc CMD258 Datasheet HTML 2Page - Qorvo, Inc CMD258 Datasheet HTML 3Page - Qorvo, Inc CMD258 Datasheet HTML 4Page - Qorvo, Inc CMD258 Datasheet HTML 5Page - Qorvo, Inc CMD258 Datasheet HTML 6Page - Qorvo, Inc CMD258 Datasheet HTML 7Page - Qorvo, Inc CMD258 Datasheet HTML 8Page - Qorvo, Inc CMD258 Datasheet HTML 9Page - Qorvo, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 11 page
background image
Custom MMIC
300 Apollo Drive Chelmsford, MA 01824 Phone (978) 467-4290 Fax (978) 467-4294
Visit us online at www.custommmic.com
The CMD258 is a high IP3 I/Q mixer die that
can be used as either an image reject mixer or a
single sideband upconverter.
The CMD258
utilizes two double balanced mixer cells and a
90 degree hybrid.
An external IF hybrid is
needed to complete the image rejection.
The
CMD258 offers full passivation for increased
reliability and moisture protection.
► Low conversion loss
► High IP3
► Image rejection: 29 dB
► Wide IF bandwidth
► Small die size
Electrical Performance - IF = 100 MHz, LO = +21 dBm , TA = 25
oC, F = 10 GHz
Features
Description
Functional Block Diagram
Parameter
Min
Typ
Max
Units
Frequency Range, RF & LO
7.5 - 13
GHz
Frequency Range, IF
DC
3.5
GHz
Conversion Loss (as IRM)
5.5
dB
Image Rejection
29
dB
LO to RF Isolation
38
dB
LO to IF Isolation
20
dB
Input P1dB
14.5
dBm
Input IP3
25
dBm
Unless otherwise noted, all measurements performed as a downconverter, IF = 100 MHz
ver 1.1 0719
CMD258
7.5-13 GHz High IP3 I/Q Mixer
1
3
4
2
-90
0
RF
LO
IF2
IF1


Số phần tương tự - CMD258

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Custom MMIC Design Serv...
CMD258 MMIC-CMD258 Datasheet
216Kb / 11P
7.5-13 GHz High IP3 I/Q Mixer
CMD258C4 MMIC-CMD258C4 Datasheet
253Kb / 11P
7.5-13 GHz High IP3 I/Q Mixer
logo
Qorvo, Inc
CMD258C4 QORVO-CMD258C4 Datasheet
253Kb / 11P
7.5-13 GHz High IP3 I/Q Mixer
More results

Mô tả tương tự - CMD258

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Custom MMIC Design Serv...
CMD182C4 MMIC-CMD182C4 Datasheet
245Kb / 11P
6-10 GHz I/Q Mixer
CMD183C4 MMIC-CMD183C4 Datasheet
243Kb / 11P
7.5-13 GHz I/Q Mixer
CMD257C4 MMIC-CMD257C4 Datasheet
259Kb / 11P
6-10 GHz High IP3 I/Q Mixer
CMD258 MMIC-CMD258 Datasheet
216Kb / 11P
7.5-13 GHz High IP3 I/Q Mixer
CMD258C4 MMIC-CMD258C4 Datasheet
253Kb / 11P
7.5-13 GHz High IP3 I/Q Mixer
logo
Qorvo, Inc
CMD183C4 QORVO-CMD183C4 Datasheet
243Kb / 11P
7.5-13 GHz I/Q Mixer
CMD258C4 QORVO-CMD258C4 Datasheet
253Kb / 11P
7.5-13 GHz High IP3 I/Q Mixer
CMD257C4 QORVO-CMD257C4 Datasheet
259Kb / 11P
6-10 GHz High IP3 I/Q Mixer
CMD252C4 QORVO-CMD252C4 Datasheet
678Kb / 11P
4-8 GHz I/Q Mixer
QPX0004D QORVO-QPX0004D Datasheet
927Kb / 12P
24-34 GHz I/Q Mixer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com