công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CMD258 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Qorvo, Inc

tên linh kiện CMD258
Giải thích chi tiết về linh kiện  7.5-13 GHz High IP3 I/Q Mixer
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  QORVO [Qorvo, Inc]
Trang chủ  https://www.qorvo.com/
Logo QORVO - Qorvo, Inc

CMD258 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Qorvo, Inc

Back Button CMD258 Datasheet HTML 3Page - Qorvo, Inc CMD258 Datasheet HTML 4Page - Qorvo, Inc CMD258 Datasheet HTML 5Page - Qorvo, Inc CMD258 Datasheet HTML 6Page - Qorvo, Inc CMD258 Datasheet HTML 7Page - Qorvo, Inc CMD258 Datasheet HTML 8Page - Qorvo, Inc CMD258 Datasheet HTML 9Page - Qorvo, Inc CMD258 Datasheet HTML 10Page - Qorvo, Inc CMD258 Datasheet HTML 11Page - Qorvo, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
Custom MMIC
300 Apollo Drive Chelmsford, MA 01824 Phone (978) 467-4290 Fax (978) 467-4294
Visit us online at www.custommmic.com
Typical Performance
ver 1.1 0719
CMD258
7.5-13 GHz High IP3 I/Q Mixer
Isolation, LO = +21 dBm. Data Taken Without IF Hybrid
MxN Spurious Outputs to IF1, IF2
nLO
mRF
0
1
2
3
4
0
xx
-13 / -17
35 / 29
-7 / 5
1
28 / 27
0
31 / 34
51 / 56
51 / 59
2
> 71
60 / 59
> 71
> 71
> 71
3
> 71
> 71
> 71
> 71
> 71
4
> 71
> 71
> 71
> 71
RF = 10.6 GHz @ -10 dBm
LO = 10.5 GHz @ +21 dBm
All values in dBc below the IF1 / IF2 output power level (1RF - 1LO)
Measurement performed without IF hybrid
Where two numbers are listed, they are the spur levels for the IF1 / IF2 ports
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Frequency/GHz
RF/IF1 Isolation
RF/IF2 Isolation
LO/IF1 Isolation
LO/IF2 Isolation
LO/RF Isolation



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com