công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ABC401-1012-PC bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Bel Fuse Inc.

tên linh kiện ABC401-1012-PC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Universal input voltage range (90 ??264 VAC)
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BEL [Bel Fuse Inc.]
Trang chủ  http://www.belfuse.com
Logo BEL - Bel Fuse Inc.

ABC401-1012-PC bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Bel Fuse Inc.

Back Button ABC401-1012-PC Datasheet HTML 5Page - Bel Fuse Inc. ABC401-1012-PC Datasheet HTML 6Page - Bel Fuse Inc. ABC401-1012-PC Datasheet HTML 7Page - Bel Fuse Inc. ABC401-1012-PC Datasheet HTML 8Page - Bel Fuse Inc. ABC401-1012-PC Datasheet HTML 9Page - Bel Fuse Inc. ABC401-1012-PC Datasheet HTML 10Page - Bel Fuse Inc. ABC401-1012-PC Datasheet HTML 11Page - Bel Fuse Inc. ABC401-1012-PC Datasheet HTML 12Page - Bel Fuse Inc. ABC401-1012-PC Datasheet HTML 13Page - Bel Fuse Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 14 page
background image
ABC401 Series
9
Asia-Pacific
+86 755 298 85888
Europe, Middle East
+353 61 225 977
North America
+1 408 785 5200
© 2020 Bel Power Solutions & Protection
BCD.01060_B
Overall Dimensions: 76.0 x 164.2 x 37.7 mm (2.99 x 6.46 x 1.48 in)
Weight:
410 g (0.90 lb)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com