công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC885ZP133 bảng dữ liệu(PDF) 52 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện MPC885ZP133
Giải thích chi tiết về linh kiện  MPC885/MPC880 PowerQUICC Hardware Specifications
PDF  87 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

MPC885ZP133 bảng dữ liệu(HTML) 52 Page - NXP Semiconductors

Back Button MPC885ZP133 Datasheet HTML 48Page - NXP Semiconductors MPC885ZP133 Datasheet HTML 49Page - NXP Semiconductors MPC885ZP133 Datasheet HTML 50Page - NXP Semiconductors MPC885ZP133 Datasheet HTML 51Page - NXP Semiconductors MPC885ZP133 Datasheet HTML 52Page - NXP Semiconductors MPC885ZP133 Datasheet HTML 53Page - NXP Semiconductors MPC885ZP133 Datasheet HTML 54Page - NXP Semiconductors MPC885ZP133 Datasheet HTML 55Page - NXP Semiconductors MPC885ZP133 Datasheet HTML 56Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 52 / 87 page
background image
MPC885/MPC880 PowerQUICC Hardware Specifications, Rev. 7
52
Freescale Semiconductor
CPM Electrical Characteristics
12.5
Timer AC Electrical Specifications
Table 20 provides the general-purpose timer timings as shown in Figure 53.
Figure 53. CPM General-Purpose Timers Timing Diagram
12.6
Serial Interface AC Electrical Specifications
Table 21 provides the serial interface timings as shown in Figure 54 through Figure 58.
Table 20. Timer Timing
Num
Characteristic
All Frequencies
Unit
Min
Max
61
TIN/TGATE rise and fall time
10
—
ns
62
TIN/TGATE low time
1
—
clk
63
TIN/TGATE high time
2
—
clk
64
TIN/TGATE cycle time
3
—
clk
65
CLKO low to TOUT valid
3
25
ns
Table 21. SI Timing
Num
Characteristic
All Frequencies
Unit
Min
Max
70
L1RCLK, L1TCLK frequency (DSC = 0)1, 2
—
SYNCCLK/2.5
MHz
71
L1RCLK, L1TCLK width low (DSC = 0)2
P + 10
—
ns
71a
L1RCLK, L1TCLK width high (DSC = 0)3
P + 10
—
ns
72
L1TXD, L1ST(1–4), L1RQ, L1CLKO rise/fall time
—
15.00
ns
73
L1RSYNC, L1TSYNC valid to L1CLK edge (SYNC setup time)
20.00
—
ns
74
L1CLK edge to L1RSYNC, L1TSYNC, invalid (SYNC hold time)
35.00
—
ns
75
L1RSYNC, L1TSYNC rise/fall time
—
15.00
ns
CLKO
TIN/TGATE
(Input)
TOUT
(Output)
64
65
61
62
63
61
60



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com